công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3209-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3209-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3209-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MCH3209-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3209-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3209-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3209-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3209-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH3209-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH3209-TL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MCH3109 / MCH3209
No.7129-4/7
VCE(sat) -- IC
--25
°C
MCH3109
IC / IB=50
VCE(sat) -- IC
MCH3209
IC / IB=50
--25
°C
Ta=75
°C
Ta= --25°C
IT04005
IT04006
VBE(sat) -- IC
VBE(sat) -- IC
IT04007
IT04008
7
5
3
2
--10
--1.0
7
5
3
2
--0.1
7
5
3
2
23
5 7 --0.1
--0.01
23
5 7 --0.1
--0.01
23
5 7 --1.0
23
5 7 --10
23
5 7 --1.0
23
5 7 --10
--0.01
7
5
3
2
10
1.0
7
5
3
2
0.1
7
5
3
2
23
5 7 0.1
0.01
23
5 7 1.0
23
5 7 10
0.01
--10
7
5
3
2
--1.0
7
5
3
2
--0.1
23
5 7 0.1
0.01
23
5 7 1.0
23
5 7 10
10
7
5
3
2
1.0
7
5
3
2
0.1
25°
C
25°
C
25°C
75°C
Ta= --25°C
25°C
75°C
Ta=75
°C
MCH3109
IC / IB=50
MCH3209
IC / IB=50
0.1
23
5
7 1.0
23
5
7
10
23
5
0.1
1.0
2
3
5
7
0.01
2
3
5
7
10
2
3
5
7
A S O
IC=3A
ICP=5A
1ms
IT04010
DC
operation
100ms
10ms
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
MCH3109 / MCH3209
Ta=25
°C
Single pulse
For PNP, minus sign is omitted.
Mounted on a ceramic board (600mm2
✕0.8mm)
VCE(sat) -- IC
--25
°C
MCH3109
IC / IB=20
VCE(sat) -- IC
MCH3209
IC / IB=20
--25
°C
Ta=75
°C
IT04003
IT04004
7
5
3
2
--1.0
--0.1
7
5
3
2
--0.01
7
5
3
2
23
5 7 --0.1
--0.01
23
5 7 --1.0
23
5 7 --10
--0.001
7
5
3
2
1.0
0.1
7
5
3
2
0.01
7
5
3
2
23
5 7 0.1
0.01
23
5 7 1.0
23
5 7 10
0.001
25°
C
25°
C
Ta
=75
°C
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
1.0
0
0.8
0.6
0.2
0.4
Ambient Temperature, Ta --
°C
20
060
40
80
100
140
120
160
PC -- Ta
IT03981
Mounted
on
a ceramic
board
(600mm
2
0.8mm)


Số phần tương tự - MCH3209-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3209 SANYO-MCH3209 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH3209 SANYO-MCH3209 Datasheet
49Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3209-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH3105 ONSEMI-MCH3105 Datasheet
409Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
MCH3106 ONSEMI-MCH3106 Datasheet
372Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
30C02MH ONSEMI-30C02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor 30V, 0.7A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH3
August, 2013
30A02MH ONSEMI-30A02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -0.7A, Low VCE(sat) PNP Single MCPH3
August, 2013
MCH3144 ONSEMI-MCH3144 Datasheet
365Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
MCH3145 ONSEMI-MCH3145 Datasheet
436Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)2A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
CPH6122 ONSEMI-CPH6122 Datasheet
530Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single CPH6
September, 2013
MCH6122 ONSEMI-MCH6122 Datasheet
519Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
12A02MH ONSEMI-12A02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor ??2V, ??A, Low VCE(sat) PNP Single MCPH3
August, 2013
CPH5505 ONSEMI-CPH5505 Datasheet
295Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Dual CPH5
November, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com