công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCW68GLT1G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BCW68GLT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BCW68GLT1G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  BCW68GLT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BCW68GLT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BCW68GLT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BCW68GLT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BCW68GLT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BCW68GL
www.onsemi.com
4
TYPICAL CHARACTERISTICS
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 6. Saturation Region
100
10
1.0
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 7. Temperature Coefficients
+1.0
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 8. Capacitances
-0.1
-1.0
-1.0
-10
-100
-1000
-2.0
-1.0
0
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
-0.01
-0.1
-10
-100
-1.0
-10
-100
TJ = 25°C
IC = -10 mA
IC = -100 mA
IC = -300 mA
IC =
-500 mA
qVC for VCE(sat)
qVB for VBE
Cob
Cib


Số phần tương tự - BCW68GLT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BCW68GLT1G ONSEMI-BCW68GLT1G Datasheet
113Kb / 3P
   General Purpose Transistor PNP Silicon
August, 2009 ??Rev. 5
BCW68GLT1G ONSEMI-BCW68GLT1G Datasheet
92Kb / 5P
   General Purpose Transistor
November, 2016 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - BCW68GLT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com