công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC6097-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 2SC6097-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor 60V, 3A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SC6097-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

  2SC6097-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
2SC6097
No. A0412-8/9
Outline Drawing
2SC6097-E
Mass (g) Unit
0.315
* For reference mm


Số phần tương tự - 2SC6097-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SC6097 SANYO-2SC6097 Datasheet
46Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High-Current Switching Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC6097 ISC-2SC6097 Datasheet
347Kb / 4P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SC6097-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
2SB1202 ONSEMI-2SB1202 Datasheet
100Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat) (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1215 ONSEMI-2SB1215 Datasheet
106Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)100V, (-)3A, Low VCE(sat) (PNP)NPN Single TP/TP-FA
November, 2013
2SA2126 ONSEMI-2SA2126 Datasheet
382Kb / 9P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single TP/TP-FA
September, 2013
2SD1805 ONSEMI-2SD1805 Datasheet
405Kb / 9P
   Bipolar Transistor 20V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC6098 ONSEMI-2SC6098 Datasheet
409Kb / 9P
   Bipolar Transistor 80V, 2.5A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC4134 ONSEMI-2SC4134 Datasheet
401Kb / 9P
   Bipolar Transistor 100V, 1A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC6099-TL-E ONSEMI-2SC6099-TL-E Datasheet
402Kb / 9P
   Bipolar Transistor 100V, 2A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1203 ONSEMI-2SB1203_13 Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SA2040 ONSEMI-2SA2040 Datasheet
436Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)8A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SA2169 ONSEMI-2SA2169 Datasheet
426Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)10A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com