công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6001 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH6001
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH6001 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MCH6001 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH6001 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH6001 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH6001 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH6001 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH6001 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MCH6001
No. A1601-2/6
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Collector Cutoff Current
ICBO
VCB=5V, IE=0A
1.0
μA
Emitter Cutoff Current
IEBO
VEB=1V, IC=0A
1.0
μA
DC Current Gain
hFE
VCE=5V, IC=50mA
60
150
Gain-Bandwidth Product
fT
VCE=5V, IC=50mA
13
16
GHz
Forward Transfer Gain
|S21e|
2
VCE=5V, IC=50mA, f=1GHz
16
dB
Noise Figure
NF
VCE=1V, IC=10mA, f=1GHz
1.2
1.8
dB
Note) Pay attention to handling since it is liable to be affected by static electricity due to the high-frequency process adopted.
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
MCH6001-TL-E
MCPH6
3,000pcs./reel
Pb Free
IT13901
150
90
120
60
30
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
IT13902
06
8
4
2
0
20
40
60
80
100
140
120
IB=0mA
1.5mA
1.2mA
0.9mA
0.3mA
0.6mA
IC -- VCE
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
IC -- VBE
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V


Số phần tương tự - MCH6001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6001 SANYO-MCH6001 Datasheet
256Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Composite Transistor High Frequency Low-Noise Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - MCH6001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH4020 ONSEMI-MCH4020 Datasheet
367Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4020-TL-E ONSEMI-MCH4020-TL-E Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
15GN01CA ONSEMI-15GN01CA Datasheet
296Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single CP
August, 2013
15GN01MA ONSEMI-15GN01MA Datasheet
306Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
FH105A ONSEMI-FH105A Datasheet
479Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Dual MCP6
August, 2013
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5231A ONSEMI-2SC5231A Datasheet
526Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
logo
NXP Semiconductors
BFU520Y PHILIPS-BFU520Y_15 Datasheet
304Kb / 20P
   Dual NPN wideband silicon RF transistor
Rev. 1-20 February 2014
BFU520Y NXP-BFU520Y Datasheet
304Kb / 20P
   Dual NPN wideband silicon RF transistor
Rev. 1 ??20 February 2014
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com