công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4020-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH4020-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH4020-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MCH4020-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
MCH4020
No. A1280-3/11
Collector Current, IC -- mA
IT13908
NF -- IC
6
10
8
14
12
16
18
20
22
1.0
23
5 7
2
10
35 7
2
35 7
100
1000
|S21e|2 -- I
C
Collector Current, IC -- mA
IT13906
2
3
5
7
10
2
3
5
7
100
1.0
100
22
35 7 10
2
35 7
3
5 71000
fT -- IC
Collector Current, IC -- mA
IT13907
0
20
40
60
80
100
120
140
160
IT13909
PC -- Ta
Ambient Temperature, Ta --
°C
0
150
100
50
300
250
200
450
400
350
1.0
27
35
10
27
35
100
0
1
2
3
4
V
CE=1V
5V
f=1GHz
0.1
23
5
7
1.0
23
5
7
10
1.0
1.0
7
5
2
3
3
Cob -- VCB
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
IT13905
f=1MHz
VCE=5V
f=1GHz
VCE=5V
f=1GHz


Số phần tương tự - MCH4020-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4020-TL-H SANYO-MCH4020-TL-H Datasheet
470Kb / 11P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High Frequency Low-Noise Amplifier
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-H ONSEMI-MCH4020-TL-H Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH4020-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-E ONSEMI-MCH4020-TL-E Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH6001 ONSEMI-MCH6001 Datasheet
492Kb / 6P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6
August, 2013
MCH4009 ONSEMI-MCH4009 Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4009-TL-H ONSEMI-MCH4009-TL-H Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
15GN01CA ONSEMI-15GN01CA Datasheet
296Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single CP
August, 2013
15GN01MA ONSEMI-15GN01MA Datasheet
306Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5231A ONSEMI-2SC5231A Datasheet
526Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
2SC5245A ONSEMI-2SC5245A Datasheet
349Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCP
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com