công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4020-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH4020-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH4020-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MCH4020-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH4020-TL-H Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
MCH4020
No. A1280-5/11
S Parameters (Common emitter)
VCE=1V, IC=10mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
200
0.664
-88.0
17.728
131.6
0.046
52.6
0.753
-60.7
400
0.674
-130.4
11.682
107.8
0.061
40.5
0.567
-93.8
600
0.681
-147.2
8.523
95.7
0.071
38.0
0.513
-106.8
800
0.666
-160.0
6.411
87.9
0.076
38.4
0.445
-118.0
1000
0.658
-168.7
5.131
82.2
0.082
39.7
0.414
-126.1
1200
0.657
-175.3
4.280
77.4
0.087
41.3
0.393
-132.2
1400
0.657
179.2
3.679
73.1
0.093
42.8
0.382
-136.8
1600
0.657
174.3
3.228
69.2
0.100
44.4
0.375
-141.0
1800
0.658
170.2
2.878
65.5
0.107
45.5
0.372
-143.9
2000
0.659
166.6
2.608
62.0
0.114
46.5
0.372
-146.8
2200
0.657
162.8
2.379
58.7
0.122
47.2
0.374
-149.0
2400
0.658
159.4
2.193
55.3
0.130
47.6
0.378
-151.2
2600
0.657
156.0
2.041
52.2
0.138
47.8
0.384
-153.4
2800
0.657
152.7
1.909
49.0
0.146
47.9
0.390
-154.6
3000
0.655
149.4
1.793
46.0
0.155
47.8
0.399
-156.0
3200
0.652
146.0
1.693
42.9
0.163
47.5
0.409
-157.2
3400
0.652
142.6
1.605
39.9
0.172
47.1
0.419
-158.1
3600
0.651
139.0
1.528
37.1
0.180
46.6
0.432
-158.9
3800
0.650
135.6
1.456
34.2
0.189
45.8
0.443
-159.6
4000
0.650
131.8
1.393
31.3
0.198
45.0
0.455
-160.2
4200
0.650
128.2
1.337
28.6
0.206
44.2
0.467
-160.8
4400
0.652
124.6
1.281
26.0
0.215
43.3
0.479
-161.2
4600
0.653
120.8
1.233
23.5
0.224
42.2
0.489
-161.5
4800
0.654
117.3
1.185
20.8
0.232
41.1
0.499
-161.7
5000
0.656
113.8
1.147
18.4
0.240
40.0
0.508
-162.1
VCE=1V, IC=50mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
200
0.652
-152.6
22.719
111.2
0.024
50.4
0.545
-102.4
400
0.694
-168.0
12.745
95.1
0.034
54.6
0.466
-133.3
600
0.693
-174.1
8.865
86.6
0.045
58.6
0.442
-140.7
800
0.694
179.3
6.618
81.7
0.055
61.5
0.422
-149.5
1000
0.693
174.3
5.279
77.7
0.066
63.1
0.415
-154.8
1200
0.697
170.1
4.399
74.2
0.078
64.0
0.410
-159.2
1400
0.698
166.3
3.771
70.8
0.089
64.0
0.407
-162.2
1600
0.700
162.8
3.307
67.7
0.100
63.8
0.405
-165.0
1800
0.700
159.6
2.961
64.7
0.111
63.3
0.403
-167.1
2000
0.700
156.8
2.683
61.8
0.122
62.7
0.405
-169.1
2200
0.699
153.5
2.457
59.0
0.134
61.8
0.407
-170.8
2400
0.699
150.5
2.260
56.0
0.145
60.6
0.410
-172.2
2600
0.696
147.6
2.105
53.2
0.156
59.4
0.413
-173.6
2800
0.696
144.6
1.976
50.5
0.167
58.2
0.416
-174.4
3000
0.692
141.5
1.861
47.8
0.177
56.8
0.422
-175.4
3200
0.688
138.3
1.761
45.0
0.188
55.4
0.429
-175.9
3400
0.687
135.0
1.674
42.3
0.198
53.8
0.433
-176.3
3600
0.684
131.6
1.598
39.7
0.209
52.4
0.441
-176.5
3800
0.681
128.3
1.526
37.0
0.219
50.8
0.448
-176.6
4000
0.680
124.7
1.462
34.3
0.229
49.2
0.456
-176.6
4200
0.679
121.2
1.403
31.7
0.239
47.5
0.463
-176.6
4400
0.678
117.7
1.351
29.3
0.248
46.0
0.470
-176.4
4600
0.678
114.1
1.305
26.8
0.257
44.3
0.476
-176.2
4800
0.676
110.7
1.260
24.3
0.266
42.5
0.480
-176.1
5000
0.676
107.4
1.224
22.0
0.274
40.9
0.485
-176.0


Số phần tương tự - MCH4020-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4020-TL-H SANYO-MCH4020-TL-H Datasheet
470Kb / 11P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High Frequency Low-Noise Amplifier
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-H ONSEMI-MCH4020-TL-H Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH4020-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-E ONSEMI-MCH4020-TL-E Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH6001 ONSEMI-MCH6001 Datasheet
492Kb / 6P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6
August, 2013
MCH4009 ONSEMI-MCH4009 Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4009-TL-H ONSEMI-MCH4009-TL-H Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
15GN01CA ONSEMI-15GN01CA Datasheet
296Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single CP
August, 2013
15GN01MA ONSEMI-15GN01MA Datasheet
306Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5231A ONSEMI-2SC5231A Datasheet
526Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
2SC5245A ONSEMI-2SC5245A Datasheet
349Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCP
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com