công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4020 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH4020
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH4020 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MCH4020 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH4020 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
MCH4020
No. A1280-4/11
Lwe
Lwb
Cce
Cbc
Ceb
Lfe
Lfb
Lfc
IT13901
SPICE Parameters
model: Gummel-Poon
Parameter
Value
Unit
Parameter
Value
Unit
IS
2.155f
A
TF
6.700p
S
BF
122
XTF
50.00f
NF
1.05
VTF
750.0m
V
VAF
8
V
ITF
50
A
IKF
206.4m
A
PTF
200.0m
°C
ISE
1.384p
A
CJC
175.0f
F
NE
2.278
VJC
200.0f
V
BR
14
MJC
1.150p
NR
1.042
XCJC
1
VAR
4
V
TR
0
S
IKR
360.0m
A
FC
500.0m
ISC
140.0f
A
CJS
550.0f
F
NC
1.6
VJS
150.0m
V
RB
2
Ω
MJS
136.0m
IRB
1.5
A
Lfc
110.0p
H
RBM
25.00m
Ω
Lwb
850.0p
H
RE
450.0m
Ω
Lfb
73.0p
H
RC
1.2
Ω
Lwe
145.0p
H
XTB
0
Lfe
280.0p
H
EG
1.11
eV
Cbc
325.0f
F
XTI
1
Ceb
175.0f
F
CJE
2.476p
F
Cce
120.0f
F
VJE
750.0m
V
MJE
10.00m
Schematic
*Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ;
it is not guaranteed for volume production.


Số phần tương tự - MCH4020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4020 SANYO-MCH4020 Datasheet
276Kb / 9P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High Frequency Low-Noise Amplifi er
logo
ON Semiconductor
MCH4020 ONSEMI-MCH4020 Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4020-TL-E ONSEMI-MCH4020-TL-E Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4020-TL-H SANYO-MCH4020-TL-H Datasheet
470Kb / 11P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High Frequency Low-Noise Amplifier
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-H ONSEMI-MCH4020-TL-H Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH4020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-E ONSEMI-MCH4020-TL-E Datasheet
378Kb / 11P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH6001 ONSEMI-MCH6001 Datasheet
492Kb / 6P
   RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6
August, 2013
MCH4009 ONSEMI-MCH4009 Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4009-TL-H ONSEMI-MCH4009-TL-H Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
15GN01CA ONSEMI-15GN01CA Datasheet
296Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single CP
August, 2013
15GN01MA ONSEMI-15GN01MA Datasheet
306Kb / 7P
   RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5231A ONSEMI-2SC5231A Datasheet
526Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
2SC5245A ONSEMI-2SC5245A Datasheet
349Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCP
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com