công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3007-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3007-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor 12V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCPH3
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3007-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MCH3007-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MCH3007
No. A1925-11/12
Outline Drawing
Land Pattern Example
MCH3007-TL-H
Mass (g) Unit
0.007
* For reference mm
Unit: mm
0.65 0.65
0.4


Số phần tương tự - MCH3007-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3007 SANYO-MCH3007 Datasheet
85Kb / 10P
   High-Frequency Low-Noise Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - MCH3007-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
2SC5277A ONSEMI-2SC5277A Datasheet
518Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
2SC5245A ONSEMI-2SC5245A Datasheet
349Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCP
August, 2013
FH105A ONSEMI-FH105A Datasheet
479Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Dual MCP6
August, 2013
2SC5646A ONSEMI-2SC5646A Datasheet
437Kb / 9P
   RF Transistor 4V, 30mA, fT=12.5GHz, NPN Single SSFP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
2SC5536A ONSEMI-2SC5536A Datasheet
503Kb / 7P
   RF Transistor 12V, 50mA, fT=1.7GHz, NPN Single SSFP
August, 2013
2SC5415A ONSEMI-2SC5415A Datasheet
296Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 100mA, fT=6.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
MCH3106 ONSEMI-MCH3106 Datasheet
372Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
logo
Diodes Incorporated
ZXTR2012Z DIODES-ZXTR2012Z Datasheet
337Kb / 7P
   100V INPUT, 12V 30mA REGULATOR TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com