công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3007-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3007-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor 12V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCPH3
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3007-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MCH3007-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MCH3007-TL-H Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MCH3007
No. A1925-8/12
S Parameters (Common emitter)
VCE=8V, IC=10mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
100
0.804
-16.7
15.064
160.0
0.010
91.9
0.962
-10.7
200
0.769
-26.5
14.343
146.1
0.021
79.2
0.899
-20.5
300
0.657
-46.8
12.917
133.2
0.030
77.6
0.825
-27.2
400
0.617
-55.8
11.712
125.2
0.037
76.1
0.762
-32.7
500
0.500
-77.3
10.577
112.7
0.044
75.4
0.689
-38.6
600
0.461
-87.5
9.195
106.1
0.052
75.9
0.645
-41.6
700
0.416
260.9
8.345
99.5
0.059
76.1
0.605
-45.2
800
0.385
251.9
7.445
94.5
0.066
76.6
0.569
-48.2
900
0.363
244.1
6.716
90.3
0.073
77.0
0.543
-50.6
1000
0.340
237.2
6.084
86.7
0.080
77.1
0.516
-52.8
1200
0.310
225.3
5.122
80.6
0.095
77.7
0.482
-56.5
1400
0.293
215.4
4.430
75.5
0.111
78.0
0.462
-58.8
1600
0.278
206.9
3.909
71.1
0.126
78.2
0.453
-60.8
1800
0.267
198.9
3.505
66.9
0.143
78.1
0.445
-62.5
2000
0.259
191.3
3.187
63.1
0.160
77.9
0.441
-64.4
2200
0.250
184.2
2.932
59.4
0.178
77.5
0.445
-66.4
2400
0.248
177.9
2.724
55.7
0.197
76.8
0.447
-69.5
2600
0.241
171.4
2.536
52.4
0.215
76.1
0.448
-71.7
2800
0.242
166.8
2.402
49.3
0.237
75.4
0.458
-73.3
3000
0.253
161.3
2.293
45.6
0.260
73.9
0.476
-77.1
VCE=8V, IC=15mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
100
0.714
-23.1
18.714
156.7
0.012
82.8
0.944
-12.2
200
0.657
-37.9
16.515
141.0
0.019
77.5
0.861
-21.6
300
0.531
-62.8
14.794
125.3
0.026
76.8
0.780
-27.3
400
0.473
-75.9
12.583
115.8
0.033
77.8
0.720
-31.6
500
0.401
264.1
10.957
105.3
0.040
78.3
0.652
-36.6
600
0.377
253.6
9.432
99.4
0.047
79.4
0.614
-39.0
700
0.356
243.3
8.297
94.0
0.054
80.2
0.582
-42.1
800
0.341
234.5
7.333
89.7
0.062
80.8
0.552
-44.8
900
0.331
227.5
6.576
86.0
0.069
81.2
0.531
-47.0
1000
0.319
221.1
5.934
82.8
0.076
81.5
0.508
-49.0
1200
0.305
210.1
4.973
77.2
0.092
81.9
0.483
-52.6
1400
0.298
201.2
4.291
72.5
0.108
82.1
0.469
-55.0
1600
0.290
193.5
3.781
68.2
0.125
82.1
0.465
-57.3
1800
0.285
186.3
3.387
64.2
0.142
81.8
0.461
-59.3
2000
0.282
179.4
3.078
60.4
0.160
81.4
0.460
-61.5
2200
0.278
172.9
2.829
56.8
0.179
80.7
0.466
-63.9
2400
0.279
167.4
2.628
53.1
0.199
79.8
0.471
-67.3
2600
0.275
161.5
2.445
49.8
0.219
79.0
0.472
-69.9
2800
0.277
157.3
2.313
46.8
0.242
78.1
0.484
-71.8
3000
0.289
152.7
2.208
43.0
0.267
76.2
0.504
-76.0


Số phần tương tự - MCH3007-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3007 SANYO-MCH3007 Datasheet
85Kb / 10P
   High-Frequency Low-Noise Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - MCH3007-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
2SC5277A ONSEMI-2SC5277A Datasheet
518Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
2SC5245A ONSEMI-2SC5245A Datasheet
349Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Single MCP
August, 2013
FH105A ONSEMI-FH105A Datasheet
479Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Dual MCP6
August, 2013
2SC5646A ONSEMI-2SC5646A Datasheet
437Kb / 9P
   RF Transistor 4V, 30mA, fT=12.5GHz, NPN Single SSFP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
2SC5536A ONSEMI-2SC5536A Datasheet
503Kb / 7P
   RF Transistor 12V, 50mA, fT=1.7GHz, NPN Single SSFP
August, 2013
2SC5415A ONSEMI-2SC5415A Datasheet
296Kb / 8P
   RF Transistor 12V, 100mA, fT=6.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
MCH3106 ONSEMI-MCH3106 Datasheet
372Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
logo
Diodes Incorporated
ZXTR2012Z DIODES-ZXTR2012Z Datasheet
337Kb / 7P
   100V INPUT, 12V 30mA REGULATOR TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
   RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com