công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCP69 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BCP69
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 V, 2 A PNP medium power transistors
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BCP69 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  BCP69_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BCP69_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
BCP69_BC869_BC69PA
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 7 — 12 October 2011
2 of 24
NXP Semiconductors
BCP69; BC869; BC69PA
20 V, 2 A PNP medium power transistors
[1]
Pulse test: tp  300 s;  = 0.02.
2.
Pinning information
hFE
DC current gain
VCE = 1V;
IC = 500 mA
[1] 85
-
375
hFE selection -16
VCE = 1V;
IC = 500 mA
[1] 100
-
250
hFE selection -25
VCE = 1V;
IC = 500 mA
[1] 160
-
375
Table 2.
Quick reference data …continued
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Table 3.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Graphic symbol
SOT223
1base
2
collector
3emitter
4
collector
SOT89
1emitter
2
collector
3base
SOT1061
1base
2emitter
3
collector
13
2
4
sym028
2, 4
3
1
321
006aaa231
2
1
3
Transparent top view
12
3
sym013
3
2
1


Số phần tương tự - BCP69_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCP69 KEXIN-BCP69_15 Datasheet
833Kb / 2P
   PNP Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCP69 SECOS-BCP69_15 Datasheet
806Kb / 2P
   PNP Transistor
logo
Unisonic Technologies
BCP69 UTC-BCP69_15 Datasheet
152Kb / 3P
   PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - BCP69_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC69PA NXP-BC69PA Datasheet
266Kb / 24P
   20 V, 2 A PNP medium power transistors
Rev. 7-12 October 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BC69PAS NEXPERIA-BC69PAS Datasheet
1,022Kb / 16P
   20 V, 2 A PNP medium power transistors
BC69PAS_SER NEXPERIA-BC69PAS_SER Datasheet
3Mb / 15P
   20 V, 2 A PNP medium power transistors
Rev. 1 - 19 June 2015
BCP69 NEXPERIA-BCP69 Datasheet
1Mb / 24P
   20 V, 2 A PNP medium power transistors
Rev. 7 - 12 October 2011
BC68PA-Q_SER NEXPERIA-BC68PA-Q_SER Datasheet
247Kb / 13P
   20 V, 2 A NPN medium power transistors
Rev. 1 - 9 May 2022
BC68PAS_SER NEXPERIA-BC68PAS_SER Datasheet
2Mb / 13P
   20 V, 2 A NPN medium power transistors
Rev. 1 - 19 June 2015
BCP68 NEXPERIA-BCP68 Datasheet
2Mb / 23P
   20 V, 2 A NPN medium power transistors
Rev. 8 - 18 October 2011
BC68PAS NEXPERIA-BC68PAS Datasheet
762Kb / 14P
   20 V, 2 A NPN medium power transistors
logo
NXP Semiconductors
BC68-25PA PHILIPS-BC68-25PA Datasheet
1Mb / 23P
   20 V, 2 A NPN medium power transistors
Rev. 8-18 October 2011
BCP68 PHILIPS-BCP68_15 Datasheet
1Mb / 23P
   20 V, 2 A NPN medium power transistors
Rev. 8-18 October 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com