công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA5063ZPCK-EVB1 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện STA5063ZPCK-EVB1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3GHz to 6.2GHz GENERAL PURPOSE 3.3V 15dBm AMPLIFIER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

STA5063ZPCK-EVB1 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - RF Micro Devices

Back Button STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 2Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 9Page - RF Micro Devices STA5063ZPCK-EVB1 Datasheet HTML 10Page - RF Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6 of 10
DS110205
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
STA-5063Z
3.3GHz to 3.8GHz Evaluation Board Data (VCC=VBIAS=3.3V, Iq=52mA)
3GHz Tune Gain +25c
0
5
10
15
20
25
30
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
Frequency(GHz)
3GHz Tune Input Return Loss +25c
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2.5
2.7533.25
3.5
3.7544.25
4.5
Frequency(GHz)
3GHz Tune Output Return Loss +25c
-20
-15
-10
-5
0
5
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
Frequency(GHz)
3GHz Tune IP3 & P1dB
15
16
17
18
19
20
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Freqeuncy(GHz)
27
28
29
30
31
32
P1 dB
IP3


Số phần tương tự - STA5063ZPCK-EVB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA506 STMICROELECTRONICS-STA506 Datasheet
142Kb / 14P
   40V 4A QUAD POWER HALF BRIDGE
logo
Sanken electric
STA506A SANKEN-STA506A Datasheet
23Kb / 1P
   N-channel General purpose
logo
STMicroelectronics
STA506A STMICROELECTRONICS-STA506A Datasheet
642Kb / 14P
   45V 4A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA506A STMICROELECTRONICS-STA506A_04 Datasheet
642Kb / 14P
   45V 4A QUAD POWER HALF BRIDGE
More results

Mô tả tương tự - STA5063ZPCK-EVB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Micro Devices
STA-5063-Z RFMD-STA-5063-Z Datasheet
585Kb / 10P
   GENERAL PURPOSE 3.3V 15dBm AMPLIFIER
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STA-5063Z SIRENZA-STA-5063Z Datasheet
147Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
STA-5063 SIRENZA-STA-5063 Datasheet
206Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
STA-5063 ETC1-STA-5063 Datasheet
206Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
logo
RF Micro Devices
SZM-3066Z RFMD-SZM-3066Z Datasheet
444Kb / 12P
   3.3GHz to 3.8GHz 2W POWER AMPLIFIER
SZM-3166Z RFMD-SZM-3166Z Datasheet
331Kb / 12P
   3.3GHz to 3.6GHz 2W POWER AMPLIFIER
logo
Transcom, Inc.
TA060-120-22-15 TRANSCOM-TA060-120-22-15 Datasheet
101Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 15dBm Amplifier
logo
RF Micro Devices
RF5603 RFMD-RF5603 Datasheet
2Mb / 24P
   3.0V TO 5.0V, 3.3GHz TO 3.8GHz LINEAR POWER AMPLIFIER
logo
Transcom, Inc.
TA060-120-35-15 TRANSCOM-TA060-120-35-15 Datasheet
50Kb / 2P
   6 ~ 12GHz 35dB Gain 15dBm Power Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
ALM-32320 BOARDCOM-ALM-32320 Datasheet
698Kb / 11P
   3.3GHz ??3.9GHz 2 Watt High Linearity Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com