công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDR331E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDR331E
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR331E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR331E_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR331E_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2000. 11. 3
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDR331E
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
Revision No : 0
HIGH SPEED SWITCHING.
FEATURES
Low Forward Voltage : V
F=0.25(Typ.) @IF=5mA
Small Package : ESM.
MAXIMUM RATING (Ta=25
℃)
DIM
MILLIMETERS
A
B
D
E
ESM
1.60 0.10
0.85 0.10
0.70 0.10
0.27+0.10/-0.05
1.60 0.10
1.00 0.10
0.50
0.13 0.05
C
G
H
J
1
3
2
E
B
D
J
1. ANODE 1
2. ANODE 2
3. CATHODE
3
2
1
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Maximum (Peak) Reverse Voltage
VRM
15
V
Reverse Voltage
VR
10
V
Maximum (Peak) Forward Current
IFM
100 *
mA
Average Forward Current
IO
50 *
mA
Surge Current (10ms)
IFSM
1 *
A
Power Dissipation
PD
100
mW
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~125
Operating Temperature Range
Topr
-40
~100
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Forward Voltage
VF(1)
IF=1mA
-
0.21
-
V
VF(2)
IF=5mA
-
0.25
0.30
VF(3)
IF=50mA
-
0.35
0.50
Reverse Current
IR
VR=10V
-
-
20
μA
Total Capacitance
CT
VR=0V, f=1MHz
-
13
40
pF
* : Unit Rating. Total Rating=Unit Rating
×1.5
Type Name
Marking
UW


Số phần tương tự - KDR331E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR331E KEC-KDR331E_01 Datasheet
25Kb / 1P
   ESM PACKAGE
More results

Mô tả tương tự - KDR331E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR735T KEC-KDR735T Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB14 KEC-SMAB14_08 Datasheet
218Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB34 KEC-SMAB34_07 Datasheet
436Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
USFB13A KEC-USFB13A Datasheet
437Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMBB34 KEC-SMBB34 Datasheet
438Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMFB23 KEC-SMFB23_08 Datasheet
36Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBR10100CT KEC-MBR10100CT Datasheet
441Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRD10U100CT KEC-MBRD10U100CT Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U100CTA KEC-MBRF10U100CTA Datasheet
375Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U200CTA KEC-MBRF10U200CTA Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF560CT KEC-MBRF560CT_08 Datasheet
45Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com