công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTA712U bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KTA712U
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA712U bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA712U_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA712U_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA712U_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2008. 9. 23
2/3
KTA712U
Revision No : 1
0
-40
30
3k
-3
-1
-0.3
-0.1
COLLECTOR CURRENT I (mA)
C
C
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I
- V
h
- I
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-0.1
-0.1
-0.3
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
I
- V
f
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-0.1
3k
10
-0.01
-0.1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-80
-120
-160
-200
-240
I =-0.2mA
B
B
I =-0.5mA
B
I =-1.0mA
B
I =-1.5mA
B
I =-2.0mA
B
I =0mA
COMMON EMITTER
Ta=25 C
FE
C
-10
-30
-100
-300
50
100
300
500
1k
Ta=100 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=-25 C
V =-6V
V =-6V
CE
CE
V =-1V
V =-1V
COMMON EMITTER
CE(sat)
C
-0.3
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
Ta=100
C
Ta=25 C
Ta=-25 C
COMMON EMITTER
I /I =10
C B
C
BE(sat)
-0.3
-1
-10
-30
-100 -300
-3
-0.3
-0.5
-1
-3
-5
-10
COMMON EMITTER
I /I =10
Ta=25 C
C B
TC
-0.3
-1
-3
-10
-30
-100
-300
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V =-10V
Ta=25 C
CE
BBE
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1k
COMMON EMITTER
V =-6V
CE


Số phần tương tự - KTA712U_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA712U KEC-KTA712U Datasheet
79Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
More results

Mô tả tương tự - KTA712U_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com