công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTB764 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KTB764
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTB764 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTB764_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTB764_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTB764_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2012. 5. 4
3/3
KTB764
Revision No : 3
0
0
Pc - Ta
SAFE OPERATING AREA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VCE (V)
-0.5
-1
-3
-10
-0.01
-30
-100
-5
-50
-0.005
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
-3
-5
I CP
C
I
MAX.
DC
OPERA
TION
1sec
20
40
60
80
100
120
140
160
200
400
600
800
1k
1.2k
1PULSE
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)


Số phần tương tự - KTB764_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB764 KEC-KTB764 Datasheet
80Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR(VOLTAGE REGULATOR, RELAY, RAMP DRIVER, INDUSTRIAL USE)
More results

Mô tả tương tự - KTB764_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1962A KEC-KTA1962A Datasheet
90Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB688 KEC-KTB688_15 Datasheet
48Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1368 KEC-KTB1368_15 Datasheet
453Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1943A KEC-KTA1943A Datasheet
51Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB778 KEC-KTB778_15 Datasheet
58Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1370 KEC-KTB1370_15 Datasheet
464Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1807D KEC-KTA1807D_15 Datasheet
409Kb / 4P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
TIP36C KEC-TIP36C_15 Datasheet
306Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
TIP36CA KEC-TIP36CA_15 Datasheet
445Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1837 KEC-KTA1837_15 Datasheet
447Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1366 KEC-KTB1366_15 Datasheet
451Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com