công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2805PBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF2805PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2805PBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF2805PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2805PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF2805PbF
6
www.irf.com
25
50
75
100
125
150
175
0
200
400
600
800
1000
Starting Tj, Junction Temperature
( C)
°
ID
TOP
BOTTOM
43A
87A
104A
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage Vs. Temperature
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
1.0
2.0
3.0
4.0
ID = 250µA


Số phần tương tự - IRF2805PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2805PBF IRF-IRF2805PBF Datasheet
162Kb / 9P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF2805PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com