công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2805PBF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF2805PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2805PBF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2805PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF2805PbF
8
www.irf.com
Fig 17.
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit for N-Channel
HEXFET® Power MOSFETs
CircuitLayoutConsiderations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• LowLeakageInductance
Current Transformer
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
* VGS = 5V for Logic Level Devices
*
+
-
+
+
+
-
-
-
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T

VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 18a. Switching Time Test Circuit
Fig 18b. Switching Time Waveforms


Số phần tương tự - IRF2805PBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2805PBF IRF-IRF2805PBF Datasheet
162Kb / 9P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF2805PBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com