công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1324S-7PPBF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1324S-7PPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1324S-7PPBF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
April 08, 2014
IRF1324S-7PPbF
D2Pak - 7 Pin Part Marking Information
D2Pak - 7 Pin Tape and Reel
Note: For the most current drawing please refer to IR website at http://www.irf.com/package/
ASSEMBLY
LOT CODE
INTERNATIONAL
RECTIFIER LOGO
DATE CODE
Y = YEAR
W = WEEK
P = LEADFREE
89
YWWP
17
PART NUMBER
F1324S-7P


Số phần tương tự - IRF1324S-7PPBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
280Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
IRF1324S-7PPBF INFINEON-IRF1324S-7PPBF Datasheet
711Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
2015-10-15
More results

Mô tả tương tự - IRF1324S-7PPBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFS3004TRL7PP IRF-IRFS3004TRL7PP Datasheet
493Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFU3607-701PBF IRF-IRFU3607-701PBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFS4620TRLPBF IRF-IRFS4620TRLPBF Datasheet
365Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4510GPBF IRF-IRFB4510GPBF Datasheet
230Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFP3006PBF IRF-IRFP3006PBF Datasheet
367Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFI4410ZPBF IRF-IRFI4410ZPBF Datasheet
321Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFR3607TRPBF IRF-IRFR3607TRPBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4137PBF IRF-IRFB4137PBF_15 Datasheet
398Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRLB4030PBF IRF-IRLB4030PBF_15 Datasheet
286Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB3077PBF IRF-IRFB3077PBF Datasheet
316Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4615PBF IRF-IRFB4615PBF_15 Datasheet
299Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com