công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC0408FC05C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Protek Devices

tên linh kiện LC0408FC05C
Giải thích chi tiết về linh kiện  200w low capacitance fl ip chip tvs arr ay
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

LC0408FC05C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Protek Devices

  LC0408FC05C Datasheet HTML 1Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 2Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 3Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 4Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 5Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 6Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 7Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 8Page - Protek Devices LC0408FC05C Datasheet HTML 9Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05153.R9 9/12
Page 6
LC0408FC3.3C - LC0408FC36C
0408 PaCKaGe inFoRMation
A B C
G
E
F
TOP
END
I
H
SIDE
outLine DiMensions
DiM
MiLLiMeteRs
inChes
Min
MaX
Min
MaX
A
0.56
0.022
B
0.86
0.034
C
0.98
1.02
0.038
0.040
E
0.15 SQ
0.006 SQ
F
1.97
2.03
0.078
0.080
G
0.15
0.006
H
0.076
0.127
0.003
0.005
I
0.406
0.016
notes
1. Controlling dimensions in inches.
2. Decimal tolerance: .xxx ± 0.05mm (0.002”).


Số phần tương tự - LC0408FC05C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
LC0408FC05C PROTEC-LC0408FC05C Datasheet
123Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
LC0408FC05C PROTEC-LC0408FC05C Datasheet
84Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
LC0408FC05C PROTEC-LC0408FC05C Datasheet
622Kb / 9P
   200w low capacitance flip chip tvs array
More results

Mô tả tương tự - LC0408FC05C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
PLR3304 PROTEC-PLR3304_12 Datasheet
819Kb / 7P
   ultra low capacitance steering diode/tvs arr ay
PLR0508 PROTEC-PLR0508_12 Datasheet
916Kb / 7P
   ultra low capacitance steering diode/tvs arr ay
SRV05-4M PROTEC-SRV05-4M Datasheet
613Kb / 7P
   ultra low capacitance steering diode/tvs arr ay
SRV2.8-4 PROTEC-SRV2.8-4 Datasheet
555Kb / 7P
   ultra low capacitance steering diode/tvs arr ay
PLR0524P PROTEC-PLR0524P Datasheet
778Kb / 6P
   ultra low capacitance steering diode/tvs arr ay
SLVU2.8-4LC PROTEC-SLVU2.8-4LC Datasheet
636Kb / 9P
   600 WATT MULTI-LINE ult ra LOW CAPACITANCE TVS ARR AY
LC0402FC3.3C PROTEC-LC0402FC3.3C Datasheet
623Kb / 9P
   200W LOW CAPACITANCE flip chip tvs array
LC0404FC3.3C PROTEC-LC0404FC3.3C_11 Datasheet
537Kb / 8P
   200W LOW CAPACITANCE flip chip tvs array
LC0408FC3.3C PROTEC-LC0408FC3.3C_11 Datasheet
622Kb / 9P
   200w low capacitance flip chip tvs array
LC0402FC3.3C PROTEC-LC0402FC3.3C_12 Datasheet
625Kb / 9P
   200W LOW CAPACITANCE FLIP CHIP TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com