công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU17074KV bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BU17074KV
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-speed differential serial interface
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU17074KV bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BU17074KV Datasheet HTML 1Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU17074KV Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Datasheet
3/6
BU17074KV
TSZ02201-0L2L0HZ00350-1-2
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
27.Oct.2014 Rev.006
www.rohm.co.jp
TSZ22111
15
001
Typical Application Circuit
PCLK
G[7:0]
DFTX+
DFTX-
POL
TX_XRX
DFRX+
DFRX-
F_XS
PDSWAP
REGEN
TESTA1
PLLBW0
DFSET0
PLLBW1
DFSET1
TESTA0
TEST0
TEST1
DFRX+
DFRX-
DFTX+
DFTX-
REGEN
TESTA1
PLLBW0
DFSET0
PLLBW1
DFSET1
TESTA0
リセット(Tx)
ストリーム
データ
3.3V
-
+
ストリーム
データ
3.3V
-
+
POL
TX_XRX
F_XS
PDSWAP
TEST0
TEST1
0.1uF
0.1uF
0.001uF
0.1uF x 6
0.1uF x 2
1uF
0.1uF
0.001uF
0.1uF x 6
0.1uF x 3
0. 1uF
ERR
(4.7uF)
(4.7uF)
リセット(Rx)
0.1uF
0.1uF
B[7:0]
R[7:0]
DE
HS
VS
RES
PCLK
G[7:0]
ERR
B[7:0]
R[7:0]
DE
HS
VS
RES
Figure 2. Typical Application Circuit
< Recommended coupling capacitors position >
Pin
Pin No.
Transmitter PCB
(Tx)
Receiver PCB
(Rx)
VDD33
56, 57
0.1uF
0.1uF
VDDIO
9
0.1uF
0.1uF
25
0.1uF
1uF
41
0.1uF
0.1uF
RVDD
2
0.1uF
0.1uF
47
0.1uF
0.1uF
54
0.1uFx2
0.1uFx2,
0.001uF
59
0.1uFx2,
0.001uF
0.1uFx2
Reset(Rx)
Reset(Tx)
Stream
Data
Stream
Data


Số phần tương tự - BU17074KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BU1706A PHILIPS-BU1706A Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.000
logo
Inchange Semiconductor ...
BU1706A ISC-BU1706A Datasheet
249Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
NXP Semiconductors
BU1706AB PHILIPS-BU1706AB Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
February 1998 Rev 1.000
BU1706AX PHILIPS-BU1706AX Datasheet
78Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
April 1994 Rev 1.000
logo
Inchange Semiconductor ...
BU1706AX ISC-BU1706AX Datasheet
98Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - BU17074KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
TM1250HSB5 PULSE-TM1250HSB5 Datasheet
693Kb / 4P
   High Speed Serial Transceiver Line Interface Module
logo
Melexis Microelectronic...
MLX90363 MELEXIS-MLX90363 Datasheet
1Mb / 57P
   Triaxis짰 Magnetometer IC With High Speed Serial Interface
logo
NXP Semiconductors
ISP1581 PHILIPS-ISP1581 Datasheet
1Mb / 73P
   Universal Serial Bus 2.0 high-speed interface device
Rev. 02-23 October 2000
logo
Texas Instruments
TPD4S009 TI-TPD4S009_10 Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
TPD4S009 TI-TPD4S009_1 Datasheet
706Kb / 12P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
TPD4S009_101 TI-TPD4S009_101 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
logo
Unisonic Technologies
UESD4C05R UTC-UESD4C05R Datasheet
134Kb / 4P
   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
logo
Texas Instruments
TPD4S009 TI-TPD4S009 Datasheet
698Kb / 12P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
logo
Unisonic Technologies
TVS4S009 UTC-TVS4S009 Datasheet
142Kb / 4P
   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
logo
Texas Instruments
TPD4S009 TI1-TPD4S009_14 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR HIGH-SPEED DIFFERENTIAL INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com