công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU10UC3WG-TR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BU10UC3WG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High accuracy detection
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU10UC3WG-TR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU10UC3WG-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 26 page
background image
TSZ02201-0RBR0A300110-1-2
3/23
29.Jan.2015 Rev.005
BUxxUC3WG series
Datasheet
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
www.rohm.com
●Lineup
●Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
PARAMETER
Symbol
Limit
Unit
Power Supply Voltage
VMAX
-0.3 ~ +6.0
V
Power Dissipation
Pd
540(*1)
mW
Maximum junction temperature
TjMAX
+125
Operating Temperature Range
Topr
-40 ~ +85
Storage Temperature Range
Tstg
-55 ~ +125
(*1)Pd deleted at 5.4mW/℃ at temperatures above Ta=25℃, mounted on 70×70×1.6 mm glass-epoxy PCB.
●RECOMMENDED OPERATING RANGE (not to exceed Pd)
PARAMETER
Symbol
Limit
Unit
Power Supply Voltage
VIN
1.7~5.5
V
Maximum Output Current
IMAX
300
mA
●OPERATING CONDITIONS
(*2)Make sure that the output capacitor value is not kept lower than this specified level across a variety of temperature and DC bias
characteristic.
PARAMETER
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
CONDITION
Input Capacitor
Cin
0.47(*2)
1.0
-
μ
F
Ceramic capacitor
recommended
Output Capacitor
Co
0.47(*2)
1.0
-
μ
F
Marking
Q0
Q2
Q8
R6
Y0
Y6
Y7
Output
Voltage
1.0V
1.1V
1.8V
2.5V
2.8V
3.2V
3.3V
Part
Number
BU10
BU11
BU18
BU25
BU28
BU32
BU33


Số phần tương tự - BU10UC3WG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU10UA3WNVX-TL ROHM-BU10UA3WNVX-TL Datasheet
682Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU10UB3WG-GTL ROHM-BU10UB3WG-GTL Datasheet
685Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU10UB3WG-GTR ROHM-BU10UB3WG-GTR Datasheet
685Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results

Mô tả tương tự - BU10UC3WG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BUXXTH5WNVX ROHM-BUXXTH5WNVX Datasheet
1Mb / 20P
   High accuracy detection
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3723 MITSUMI-MM3723 Datasheet
229Kb / 2P
   High-accuracy overcharge detection
logo
Seiko Instruments Inc
S8211C SII-S8211C Datasheet
655Kb / 43P
   High-accuracy voltage detection circuit
S-82B1AAA-I6T1U SII-S-82B1AAA-I6T1U Datasheet
2Mb / 35P
   High-accuracy voltage detection circuit
logo
Rohm
BD3180FV ROHM-BD3180FV Datasheet
170Kb / 6P
   Super High Accuracy Current Detection Amp
BUXXTD3WG-E ROHM-BUXXTD3WG-E Datasheet
567Kb / 12P
   High accuracy detection, low current consumption
BD4830FVE-TR ROHM-BD4830FVE-TR Datasheet
433Kb / 18P
   High accuracy detection, Ultra-low current consumption
logo
Hamamatsu Corporation
C12137 HAMAMATSU-C12137_15 Datasheet
1Mb / 9P
   High accuracy, high sensitivity, compact radiation detection module
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
RD7 ALPS-RD7_15 Datasheet
987Kb / 5P
   Exclusive for headlight angle detection with high accuracy and space-saving design
logo
Honeywell Accelerometer...
KGZ10 HONEYWELL-ACC-KGZ10 Datasheet
227Kb / 4P
   High-accuracy measurement
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com