công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU26156RFS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Rohm

tên linh kiện BU26156RFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monoraul MIC Input with ALC
Download  95 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU26156RFS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button BU26156RFS Datasheet HTML 4Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 5Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 6Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 7Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 8Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 9Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 10Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 11Page - Rohm BU26156RFS Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 95 page
background image
Datasheet
Datasheet
8/92
BU26156RFS
TSZ02201-0V1V0E502570-1-2
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Jul.1.2014 Rev.001
www.rohm.co.jp
TSZ22111・15・001
Power Supply Rejection Ratio
PSRR1
HVDD1 on 100mVp-p,
1kHz ripple,
no signal input
-
90
-
dB
Analog Mic Inputs to ADC out (MIC Gain=20.25dB / Line Mix Gain = 0dB / Digital Volume=0.0dB / Mic ALC=OFF)
S/(N+D)
SND2
-1dBFS/ A-weighted
-
79
-
dB
S/N
SNR2
A-weighted
-
81
-
dB
Power Supply Rejection Ratio
PSRR2
HVDD1 on 100mVp-p,
1kHz ripple,
no signal input
-
89
-
dB
Analog Mic Inputs to ADC out (MIC Gain=9.0dB / Digital Volume=0.0dB / Mic ALC=OFF)
S/(N+D)
SND3
-1dBFS/ A-weighted
-
80
-
dB
S/N
SNR3
A-weighted
-
87
-
dB
Power Supply Rejection Ratio
PSRR3
HVDD1 on 100mVp-p,
1kHz ripple,
no signal input
-
90
-
dB
DAC to Headphone OUT (HPOUTL/HPOUTR, with 220µFcuppling 16
Ω load)
Output Power
Po4
THD+N=1%, RL=16
-
60
-
mW
Total Harmonic Distortion
THD4
-6dBFS input
/ A-weighted
-
79
-
dB
Signal to Noise Ratio
SNR4
A-weighted
-
90
-
dB
Power Supply Rejection Ratio
PSRR4
HPVDD on
100mVp-p,1kHz ripple,
no signal input
-
60
-
dB
HVDD1 on
100mVp-p,1kHz ripple
-
80
-
dB
DAC to Class-AB Speaker OUT (SPLP/SPLM, SPRP/SPRM, with 8
Ω / 50pF load )
Output Power
Po5-1
SPMIXG=12dB,
RL=8
Ω,THD=1%
-
1.4
-
W
Po5-2
SPMIXG=12dB,
RL=8
Ω,THD=10%
-
1.7
-
W
Po5-3
SPMIXG=12dB,
RL=4
Ω,THD=1%
1.5
2.5
-
W
Po5-4
SPMIXG=12dB,
RL=4
Ω,THD=10%
2
3
-
W
Total Harmonic Distortion
THD5
Po=1W, RL=8
/ A-weighted
-
62
-
dB
Signal to Noise Ratio
SNR5
A-weighted
-
91
-
dB
Power Supply Rejection Ratio
PSRR5
SPLVDD/SPRVDD on
100mVp-p,1kHz ripple
-
60
-
dB
HVDD1 on
100mVp-p,1kHz ripple
-
80
-
dB
DAC to Class-D Speaker OUT (SPLVDD=SPRVDD=5V,SPLP/SPLM, SPRP/SPRM, with 8
Ω / 50pF load )
Output Power
Po6-1
SPMIXG=12dB,
RL=8
Ω,THD=1%
-
1.4
-
W
Po6-2
SPMIXG=12dB,
RL=8
Ω,THD=10%
-
1.7
-
W
Po6-3
SPMIXG=12dB,
RL=4Ω,THD=1%
1.5
2.5
-
W
Po6-4
SPMIXG=12dB,
RL=4
Ω,THD=10%
2
3
-
W
Total Harmonic Distortion
THD6
Po=1W, RL=8Ω
/ A-weighted
-
62
-
dB
Signal to Noise Ratio
SNR6
A-weighted
-
89
-
dB
Power Supply Rejection Ratio
PSRR6
SPLVDD/SPRVDD on
100mVp-p,1kHz ripple
-
72
-
dB
HVDD1 on
100mVp-p,1kHz ripple
-
80
-
dB
Class D oscillator frequency (AM Avoidance)
Oscillator frequency
AM0
AMA[1:0]=0b00
360
400
440
kHz
AM1
AMA[1:0]=0b01
450
500
550
kHz
AM2
AMA[1:0]=0b10
540
600
660
kHz


Số phần tương tự - BU26156RFS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2615 ROHM-BU2615 Datasheet
143Kb / 9P
   PLL frequency synthesizer for tuners
BU26154MUV ROHM-BU26154MUV Datasheet
1Mb / 89P
   High PSRR is attained by built-in regulator
BU26154MUV ROHM-BU26154MUV Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
BU26154MUV-E2 ROHM-BU26154MUV-E2 Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
BU26154MUV ROHM-BU26154MUV_15 Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
More results

Mô tả tương tự - BU26156RFS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4633 AKM-AK4633 Datasheet
674Kb / 82P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK-AMP
AK4633EN AKM-AK4633EN Datasheet
1Mb / 83P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK-AMP
AK4560A AKM-AK4560A Datasheet
320Kb / 47P
   16bit CODEC with ALC and MIC/HP/SPK-Amps
AK4631 AKM-AK4631 Datasheet
568Kb / 69P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK-AMP
AK4634 AKM-AK4634 Datasheet
967Kb / 77P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK-AMP
AK4634EN AKM-AK4634EN Datasheet
2Mb / 94P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK -AMP
AK4536 AKM-AK4536 Datasheet
382Kb / 59P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK-AMP
AK4636 AKM-AK4636 Datasheet
1Mb / 105P
   16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK/Video-AMP
AK4561 AKM-AK4561 Datasheet
314Kb / 48P
   16bit CODEC with built-in ALC and MIC/HP-Amp
AK4631 AKM-AK4631_1 Datasheet
564Kb / 69P
   16-Bit ?誇 Mono CODEC with ALC & MIC/SPK-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com