công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU26154MUV bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Rohm

tên linh kiện BU26154MUV
Giải thích chi tiết về linh kiện  High PSRR is attained by built-in regulator
Download  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU26154MUV bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button BU26154MUV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 10Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 11Page - Rohm BU26154MUV Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 89 page
background image
Datasheet
Datasheet
8/86
TSZ02201-0V1V0R501570-1-2
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
23.Jun.2014 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111 • 15 • 001
BU26154MUV
2-Wire Serial Interface
(HGND1= HGND2=SPGND=CPGND=TGND=0V, HVDD=3.3V, SPVDD=3.3V, CPVDD=3.3V, TVDD=3.3V, Ta=25℃,
CL=30pF)
Parameter
Symbol
Standard Mode
Fast Mode
Unit
Min
Max
Min
Max
SCL Frequency
fSCL
-
100
-
400
kHz
SCL "L" Length
tLOW
4.7
-
1.3
-
µs
SCL "H" Length
tHIGH
4.0
-
0.6
-
µs
Hold Time under Repeat [Start] Condition
tHD:STA
4.0
-
0.6
-
µs
Setup Time under Repeat [Start] Condition
tSU:STA
4.0
-
0.6
-
µs
Data Hold Time
tHD:DAT
0
3.45
0
0.9
µs
Data Setup Time
tSU:DAT
250
-
100
-
ns
Setup Time under [Stop] Condition
tSU:STO
4.0
-
0.6
-
µs
Figure 6
SDA
tHD:STA
tHD:DAT
tLOW
tHIGH
tSU:DAT
tSU:STO
tSU:STA
SCL
tHD:STA


Số phần tương tự - BU26154MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU26154MUV ROHM-BU26154MUV Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
BU26154MUV-E2 ROHM-BU26154MUV-E2 Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
BU26154MUV ROHM-BU26154MUV_15 Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
More results

Mô tả tương tự - BU26154MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Productwell Precision E...
S09K11H01 PRODUCTWELL-S09K11H01_14 Datasheet
115Kb / 1P
   High-preecision linearity is attained by high-precision printing technology
S09K11H21 PRODUCTWELL-S09K11H21_14 Datasheet
114Kb / 1P
   High-preecision linearity is attained by high-precision printing technology.
S09K11H01 PRODUCTWELL-S09K11H01 Datasheet
110Kb / 1P
   High-preecision linearity is attained by high-precision printing technology
S09K11H21 PRODUCTWELL-S09K11H21 Datasheet
109Kb / 1P
   High-preecision linearity is attained by high-precision printing technology
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5633B HMSEMI-HM5633B Datasheet
2Mb / 10P
   High PSRR linear regulator
logo
ON Semiconductor
NCP785A ONSEMI-NCP785A_16 Datasheet
109Kb / 10P
   High PSRR Linear Regulator
December, 2014 ??Rev. 2
logo
Arch Electronics Corp.
AQFC480E_SERIES ARCH-AQFC480E_SERIES Datasheet
461Kb / 5P
   Cooling by Built-in DC FAN
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6306 AITSEMI-A6306 Datasheet
487Kb / 10P
   REGULATOR 300mA HIGH PSRR, LINEAR REGULATOR
REV1.0
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE555 ACE-ACE555_15 Datasheet
498Kb / 10P
   300mA High PSRR, Linear Regulator
VER 1.1
logo
Analog Devices
ADP7157 AD-ADP7157 Datasheet
1Mb / 24P
   High PSRR, RF Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com