công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X100SG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Voltage Multipliers Inc.

tên linh kiện X100SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??3000ns ??Hermetic
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
Trang chủ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.

X100SG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Voltage Multipliers Inc.

  X100SG Datasheet HTML 1Page - Voltage Multipliers Inc. X100SG Datasheet HTML 2Page - Voltage Multipliers Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
49
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.5
1
1.5
2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
0
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
10
100
1000
25
50
75
100
125
150
0
500
1000
1500
2000
2500
25
50
75
100
125
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0
20
40
60
80
100
Lead Temperature (°C)
Forward Current (A)
Temperature (°C)
Reverse Bias Voltage (V)
Temperature (°C)
Forward Current (A)
POWER DERATING
TYPICAL FORWARD VOLTAGE
VS. FORWARD CURRENT AT 25°C
REVERSE CURRENT
VS. TEMPERATURE AT Vrwm
TYPICAL FORWARD VOLTAGE
VS. FORWARD CURRENT AT 25°C
TYPICAL REVERSE RECOVERY TIME
VS. TEMPERATURE
TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
VS. REVERSE VOLTAGE AT 25°C
X25SG X50SG X100SG X150SG X200SG
L=0.200"
L=0.100"
L=0.000"
L=0.300"
L=0.400"
L=0.500"
X50SG
X25SG
X200SG
X150SG
X100SG
X25SG
X50SG
X100SG
X150SG
X200SG


Số phần tương tự - X100SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Voltage Multipliers Inc...
X100SG VMI-X100SG Datasheet
117Kb / 1P
   Spice Model
More results

Mô tả tương tự - X100SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Voltage Multipliers Inc...
X25UFG VMI-X25UFG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??100ns ??Hermetic
X25FG VMI-X25FG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??200ns ??Hermetic
1N6529 VMI-1N6529_13 Datasheet
150Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??70ns ??Hermetic ??JANTX ??JANTXV
M25SG VMI-M25SG_13 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??3000ns ??Hermetic
Z25SG VMI-Z25SG_13 Datasheet
97Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??3000ns ??Hermetic
MR140FF5 VMI-MR140FF5 Datasheet
60Kb / 1P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10 mA ??50ns - 3000ns
M25FG VMI-M25FG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??200ns ??Hermetic
Z25FG VMI-Z25FG_13 Datasheet
97Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??200ns ??Hermetic
Z25UFG VMI-Z25UFG_13 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??100ns ??Hermetic
OZ100SG VMI-OZ100SG Datasheet
118Kb / 2P
   High Voltage Opto-diode - Axial Lead 0.30A - 0.50A ??3000ns
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com