công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CXT2907A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện CXT2907A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CXT2907A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  CXT2907A_15 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CXT2907A_15 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CXT2907A
SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNITS
hFE
VCE=10V, IC=500mA
50
fT
VCE=20V, IC=50mA, f=100MHz
200
MHz
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1.0MHz
8.0
pF
Cib
VBE=2.0V, IC=0, f=1.0MHz
30
pF
ton
VCC=30V, VBE=0.5, IC=150mA, IB1=15mA
45
ns
td
VCC=30V, VBE=0.5, IC=150mA, IB1=15mA
10
ns
tr
VCC=30V, VBE=0.5, IC=150mA, IB1=15mA
40
ns
toff
VCC=6.0V, IC=150mA, IB1=IB2=15mA
100
ns
ts
VCC=6.0V, IC=150mA, IB1=IB2=15mA
80
ns
tf
VCC=6.0V, IC=150mA, IB1=IB2=15mA
30
ns
SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE
LEAD CODE:
1) Emitter
2) Collector
3) Base
MARKING:
FULL PART NUMBER
(Bottom View)
www.centr a lsemi.com
R7 (23-February 2010)


Số phần tương tự - CXT2907A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CXT2907A CENTRAL-CXT2907A_10 Datasheet
290Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - CXT2907A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CMPT7410 CENTRAL-CMPT7410_15 Datasheet
393Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
CXT5401 BILIN-CXT5401 Datasheet
167Kb / 3P
   Surface Mount PNP Silicon Transistor
logo
Central Semiconductor C...
CMPT2907A CENTRAL-CMPT2907A_10 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
BC856 CENTRAL-BC856_10 Datasheet
331Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
BCW61B CENTRAL-BCW61B Datasheet
125Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
BCW67 CENTRAL-BCW67 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
BCX71 CENTRAL-BCX71 Datasheet
329Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
CMPT4209 CENTRAL-CMPT4209 Datasheet
330Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP SILICON TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
BF721T1 ONSEMI-BF721T1 Datasheet
105Kb / 6P
   PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
1998 REV 4
PZT2907AT1 ONSEMI-PZT2907AT1 Datasheet
139Kb / 6P
   PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
1996 REV 4
logo
Motorola, Inc
BF721T1 MOTOROLA-BF721T1 Datasheet
75Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com