công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB1N-D520-02 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện SMB1N-D520-02
Giải thích chi tiết về linh kiện  green high power led
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

SMB1N-D520-02 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
www.roithner-laser.com
1
SMB1N-D520-02
v 1.0 22.09.2014
Description
SMB1N-D520-02 is a surface mount InGaN High Power LED with a typical peak wavelength of 520 nm
and radiation of 250 mW. It comes in SMD package (PA9T) with silver plated soldering pads (lead free
solderable), copper heat sink, and molded with silicone resin.
Maximum Ratings (T
CASE=25°C)
Parameter
Symbol
Values
Min.
Max.
Unit
Power Dissipation
PD
1300
mW
Forward Current
IF
350
mA
Pulse Forward Current *
1
IFP
500
mA
Reverse Voltage
VF
5
V
Thermal Resistance
RTHJA
10
K/W
Junction Temperature
TJ
120
°C
Operating Temperature
TCASE
- 40
+ 100
°C
Storage Temperature
TSTG
- 40
+ 100
°C
Lead Solder Temperature *
2
TSLD
+ 250
°C
*
1 duty=1%, pulse width = 10 µs
*
2 must be completed within 5 seconds
Electro-Optical Characteristics (T
CASE=25°C)
*
1 measured by S3584-08
*
2 measured by CIE127-2007 Condition B
Parameter
Symbol Conditions
Values
Min.
Typ.
Max.
Unit
Peak Wavelength
λP
IF=350mA
510
520
530
nm
Half Width
∆λ
IF=350mA
30
nm
Forward Voltage
VF
IF=350mA
3.4
3.8
V
VFP
IFP=500mA
3.7
Radiated Power *
1
PO
IF=350mA
250
mW
IFP=500m A
320
Radiant Intensity *
2
IE
IF=350mA
340
mW/sr
IFP=500m A
450
Luminous Flux
ΦV
IF=350mA
85
lm
IFP=500m A
110
Viewing Angle
φ
IF=100mA
20
deg.
Rise Time
tR
IF=350mA
220
ns
Fall Time
tF
IF=350mA
200
ns


Số phần tương tự - SMB1N-D520-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-D520 ROITHNER-SMB1N-D520 Datasheet
1Mb / 4P
   Green High Power LED
More results

Mô tả tương tự - SMB1N-D520-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
PPG01NBT-C0 UTC-PPG01NBT-C0 Datasheet
136Kb / 4P
   GREEN HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-525V-02 ROITHNER-SMB1N-525V-02 Datasheet
712Kb / 4P
   green high power led
SMB1N-D520 ROITHNER-SMB1N-D520 Datasheet
1Mb / 4P
   Green High Power LED
logo
Unisonic Technologies
PPG01BBT-C0 UTC-PPG01BBT-C0 Datasheet
136Kb / 4P
   GREEN HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-525V ROITHNER-SMB1N-525V Datasheet
736Kb / 4P
   green high power led
SMB1N-515V ROITHNER-SMB1N-515V Datasheet
668Kb / 4P
   green high power led
SMB1N-515V-02 ROITHNER-SMB1N-515V-02 Datasheet
863Kb / 4P
   green high power led
logo
Luminus, Inc
SST-10-G LUMINUS-SST-10-G Datasheet
1Mb / 13P
   Green LED High Power Green LED with Peak Wavelength of 530nm
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610UPGCA ETC2-SML-LX1610UPGCA Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 590nm GREEN LED.
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610UPGC LUMEX-SML-LX1610UPGC Datasheet
57Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, 525nm GREEN LED
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com