công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB1N-690D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện SMB1N-690D
Giải thích chi tiết về linh kiện  red high power led
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

SMB1N-690D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  SMB1N-690D Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-690D Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-690D Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-690D Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
www.roithner-laser.com
1
SMB1N-690D
v 1.0 17.03.2014
Description
SMB1N-690D is a surface mount InGaN High Power LED with a typical peak wavelength of 690 nm and
radiation of 490 mW. It comes in SMD package (PA9T) with silver plated soldering pads (lead free
solderable), copper heat sink, and molded with silicone resin.
Maximum Ratings (T
CASE=25°C)
Parameter
Symbol
Values
Min.
Max.
Unit
Power Dissipation
PD
1800
mW
Forward Current
IF
600
mA
Pulse Forward Current *
1
IFP
2000
mA
Reverse Voltage
VF
5
V
Thermal Resistance
RTHJA
10
K/W
Junction Temperature
TJ
120
°C
Operating Temperature
TCASE
- 40
+ 85
°C
Storage Temperature
TSTG
- 40
+ 100
°C
Lead Solder Temperature *
2
TSLD
+ 250
°C
*
1 duty=1%, pulse width = 10 µs
*
2 must be completed within 5 seconds
Electro-Optical Characteristics (T
CASE=25°C)
*
1 measured by S3584-08
*
2 measured by CIE127-2007 Condition B
Parameter
Symbol Conditions
Values
Min.
Typ.
Max.
Unit
Peak Wavelength
λP
IF=600mA
680
690
700
nm
Half Width
∆λ
IF=600mA
21
nm
Forward Voltage
VF
IF=600mA
2.6
3.0
V
VFP
IFP=2A
4.0
Radiated Power *
1
PO
IF=600mA
490
mW
IFP=2A
1560
Radiant Intensity *
2
IE
IF=600mA
160
mW/sr
IFP=2A
520
Viewing Angle
φ
IF=100mA
126
deg.
Rise Time
tR
IF=600mA
70
ns
Fall Time
tF
IF=600mA
90
ns


Số phần tương tự - SMB1N-690D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-690D-02 ROITHNER-SMB1N-690D-02 Datasheet
713Kb / 4P
   infrared high power led
More results

Mô tả tương tự - SMB1N-690D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-760D ROITHNER-SMB1N-760D Datasheet
727Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-770-02 ROITHNER-SMB1N-770-02 Datasheet
832Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-D630-02 ROITHNER-SMB1N-D630-02 Datasheet
835Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-740D-02 ROITHNER-SMB1N-740D-02 Datasheet
816Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-670D ROITHNER-SMB1N-670D Datasheet
835Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-680-02 ROITHNER-SMB1N-680-02 Datasheet
811Kb / 4P
   red high power led
logo
Unisonic Technologies
PUR01NBT-C0 UTC-PUR01NBT-C0 Datasheet
257Kb / 4P
   RED HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-700 ROITHNER-SMB1N-700 Datasheet
744Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-735 ROITHNER-SMB1N-735 Datasheet
740Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-740D ROITHNER-SMB1N-740D Datasheet
817Kb / 4P
   red high power led
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com