công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB1N-490 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện SMB1N-490
Giải thích chi tiết về linh kiện  blue high power led
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

SMB1N-490 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  SMB1N-490 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-490 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-490 Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-490 Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-490 Datasheet HTML 5Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
www.roithner-laser.com
1
SMB1N-490
v 1.0 30.04.2014
Description
SMB1N-490 is a surface mount InGaN High Power LED with a typical peak wavelength of 490 nm and
radiation of 320 mW. It comes in SMD package (PA9T) with silver plated soldering pads (lead free
solderable), copper heat sink, and molded with silicone resin.
Maximum Ratings (T
CASE=25°C)
Parameter
Symbol
Values
Min.
Max.
Unit
Power Dissipation
PD
1400
mW
Forward Current
IF
350
mA
Pulse Forward Current *
1
IFP
700
mA
Reverse Voltage
VF
5
V
Thermal Resistance
RTHJA
10
K/W
Junction Temperature
TJ
120
°C
Operating Temperature
TCASE
- 40
+ 100
°C
Storage Temperature
TSTG
- 40
+ 100
°C
Lead Solder Temperature *
2
TSLD
+ 250
°C
*
1 duty=1%, pulse width = 10 µs
*
2 must be completed within 5 seconds


Số phần tương tự - SMB1N-490

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-490-02 ROITHNER-SMB1N-490-02 Datasheet
831Kb / 4P
   blue high power led
SMB1N-490H-02 ROITHNER-SMB1N-490H-02 Datasheet
1Mb / 4P
   Blue High Power led
More results

Mô tả tương tự - SMB1N-490

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-D470-02 ROITHNER-SMB1N-D470-02 Datasheet
822Kb / 4P
   blue high power led
SMB1N-490H-02 ROITHNER-SMB1N-490H-02 Datasheet
1Mb / 4P
   Blue High Power led
SMB1N-D450-02 ROITHNER-SMB1N-D450-02 Datasheet
1Mb / 4P
   Blue High Power led
logo
Unisonic Technologies
PBL01NBT-C0 UTC-PBL01NBT-C0 Datasheet
274Kb / 4P
   BLUE HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-490-02 ROITHNER-SMB1N-490-02 Datasheet
831Kb / 4P
   blue high power led
SMB1N-D450 ROITHNER-SMB1N-D450 Datasheet
822Kb / 4P
   blue high power led
SMB1N-D470 ROITHNER-SMB1N-D470 Datasheet
812Kb / 4P
   blue high power led
logo
Shanghai Toplite Techno...
A-HR511B-SA-1W TOPLITE-A-HR511B-SA-1W Datasheet
127Kb / 4P
   For Blue-High Power LED Lamp
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610USBC ETC2-SML-LX1610USBC Datasheet
57Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 470nm blue LED.
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610USBC LUMEX-SML-LX1610USBC Datasheet
57Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, 470nm BLUE LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com