công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2484 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện 2N2484
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

2N2484 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  2N2484_15 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 2N2484_15 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2N2484
NPN SILICON TRANSISTOR
LEAD CODE:
1) Emitter
2) Base
3) Collector
MARKING:
FULL PART NUMBER
TO-18 CASE - MECHANICAL OUTLINE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MAX
UNITS
NF
VCE=5.0V, IC=10μA, RS=10kΩ
BW=15.7kHz, 3.0dB PTS @ 10Hz, 10kHz
3.0
dB
NF
VCE=5.0V, IC=10μA, RS=10kΩ, f=100Hz, BW=20Hz
10
dB
NF
VCE=5.0V, IC=10μA, RS=10kΩ, f=1.0kHz, BW=200Hz
3.0
dB
NF
VCE=5.0V, IC=10μA, RS=10kΩ, f=10kHz, BW=2.0kHz
2.0
dB
www.centr a lsemi.com
R1 (30-May 2012)


Số phần tương tự - 2N2484_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
2N2484 MICROSEMI-2N2484_1 Datasheet
56Kb / 2P
   NPN SILICON LOW POWER TRANSISTOR
logo
Comset Semiconductor
2N2484 COMSET-2N2484_12 Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - 2N2484_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com