công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUD2240NL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STUD2240NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  S uper high dense cell design for low R DS (ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STUD2240NL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STUD2240NL Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD2240NL Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
S T U/D2240NL
F igure 5. G a te T hres hold V a ria tion
with T empera ture
F igure 6. B rea kdown V olta ge V a ria tion
with T empera ture
F igure 7. T rans conductance V a riation
with Dra in C urrent
IDS , Dra in-S ource C urrent (A)
Figure 9. G a te C ha rge
Qg, T otal G ate C harge (nC )
Figure 10. Ma ximum S a fe
Opera ting Area
V DS , Drain-S ource V oltage (V )
Figure 8. Body Diode F orwa rd V olta ge
V a ria tion with S ource C urrent
V SD, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T empera ture ( C )
Tj, J unction T empera ture ( C )
4
6
20.0
10.0
1.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
V DS =V GS
ID=250uA
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=250uA
12
9
6
3
15
18
0
0
5
10
15
20
V DS =10V
10
8
6
4
2
0
03
6
9
12
15
18
21 24
V DS =20V
ID=10A
60
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10
50 60
10m
s
100m
s
1s
DC
V GS =10V
S ingle P uls e
T A=25 C
R DS(
ON)
Limit


Số phần tương tự - STUD2240NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STUD2030PLS SAMHOP-STUD2030PLS Datasheet
131Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD20L01 SAMHOP-STUD20L01 Datasheet
128Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD20L01A SAMHOP-STUD20L01A Datasheet
112Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD20N15 SAMHOP-STUD20N15 Datasheet
112Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD2455PLS SAMHOP-STUD2455PLS Datasheet
110Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
More results

Mô tả tương tự - STUD2240NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS2306E SAMHOP-STS2306E Datasheet
141Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD2030PLS SAMHOP-STUD2030PLS Datasheet
131Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
SDT02N02 SAMHOP-SDT02N02 Datasheet
129Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD302S SAMHOP-STUD302S Datasheet
110Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD303S SAMHOP-STUD303S Datasheet
190Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STM4470A SAMHOP-STM4470A Datasheet
123Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD3055L SAMHOP-STUD3055L Datasheet
125Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STA6968 SAMHOP-STA6968 Datasheet
118Kb / 6P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD410S SAMHOP-STUD410S Datasheet
90Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD428S SAMHOP-STUD428S Datasheet
100Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD1530PL SAMHOP-STUD1530PL Datasheet
103Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com