công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUD1955NL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STUD1955NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  S uper high dense cell design for low R DS (ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STUD1955NL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STUD1955NL Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD1955NL Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
S T U/D1955NL
7
TO-252
0.200
0.400
0.889
5.300
8.900
0.508 REF.
L4
0.500
2.290 REF
b1
6.300
6.731
b
L3
1.397
1.770
L1
A1
2.743 REF.
L2
5.515
4.900
1
2
3
E1
D
E
b2
D1
L3
L4
b1
e
b
H
C
A
DETAIL "A"
1
L
L1
A1
L2
DETAIL "A"
A
2.100
2.500
MAX
MIN
0.000
0.770
1.140
C
0.400
0.600
D
6.223
D1
E
e
10.400
L
H
1.100
1
REF.
10°
MAX
MIN
MILLIMETERS
INCHES
0.083
0.098
0.000
0.008
0.016
0.035
0.030
0.045
0.016
0.024
0.209
0.245
0.193
0.217
0.248
0.265
0.090 BSC
0.350
0.409
0.055
0.070
0.108 REF.
0.020 REF.
0.020
0.043
REF.
10°
SYMBOLS
E1
4.400
5.004
0.173
0.197
b2
4.800
5.460
0.189
0.215
1.700
0.890
0.035
0.067


Số phần tương tự - STUD1955NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STUD102S SAMHOP-STUD102S Datasheet
126Kb / 10P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD10L01 SAMHOP-STUD10L01 Datasheet
114Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD10N10 SAMHOP-STUD10N10 Datasheet
125Kb / 10P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD10N20 SAMHOP-STUD10N20 Datasheet
126Kb / 10P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD10N25 SAMHOP-STUD10N25 Datasheet
134Kb / 10P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STUD1955NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS2306E SAMHOP-STS2306E Datasheet
141Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD2030PLS SAMHOP-STUD2030PLS Datasheet
131Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
SDT02N02 SAMHOP-SDT02N02 Datasheet
129Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD302S SAMHOP-STUD302S Datasheet
110Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD303S SAMHOP-STUD303S Datasheet
190Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STM4470A SAMHOP-STM4470A Datasheet
123Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD3055L SAMHOP-STUD3055L Datasheet
125Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STA6968 SAMHOP-STA6968 Datasheet
118Kb / 6P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD410S SAMHOP-STUD410S Datasheet
90Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD428S SAMHOP-STUD428S Datasheet
100Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD1530PL SAMHOP-STUD1530PL Datasheet
103Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com