công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUD602S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STUD602S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STUD602S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STUD602S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD602S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
TO-252 and TO-251 Package.
SamHop Microelectronics Corp.
Aug 26,2006
PRODUCT SUMMARY
VDSS
ID
RDS(ON) ( m
Ω ) Max
60V
22A
30 @ VGS = 10V
38@VGS = 4.5V
FEATURES
Super high dense cell design for low RDS(ON).
Rugged and reliable.
S
G
D
STU SERIES
TO-252AA(D-PAK)
STD SERIES
TO-251(l-PAK)
G
G
G
G
S
S
S
S
D
D
D
D
STU/D602S
Parameter
Symbol
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
V
Gate-Source Voltage
VGS
V
Drain Current-Continuous @Ta
-Pulsed
ID
50
A
A
A
W
IDM
Drain-Source Diode Forward Current
IS
Maximum Power Dissipation
PD
Operating Junction and Storage
Temperature Range
TJ,TSTG
-55 to 175
C
a
a
a
b
60
15
20
22
60
25 C
70 C
Ta= 25 C
Ta=70 C
35
17
A
Limit
THERMAL CHARACTERISTICS
Thermal Resistance, Junction-to-Case
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
R JC
3
50
R JA
/W
C
/W
C
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25 C unless otherwise noted)
Green
Product


Số phần tương tự - STUD602S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STUD600S SAMHOP-STUD600S Datasheet
216Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
STUD606S SAMHOP-STUD606S Datasheet
136Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STUD608S SAMHOP-STUD608S Datasheet
102Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD609S SAMHOP-STUD609S Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STUD602S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com