công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUD458S bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STUD458S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STUD458S bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STUD458S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD458S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
STU/D458S
Ver 1.0
www.samhop.com.tw
Mar,02,2011
7
TO-252
0.200
0.400
0.889
5.300
8.900
0.508 REF.
L4
0.500
2.290 REF
b1
6.300
6.731
b
L3
1.397
1.770
L1
A1
2.743 REF.
L2
5.515
4.900
1
2
3
E1
D
E
b2
D1
L3
L4
b1
e
b
H
C
A
DETAIL "A"
1
L
L1
A1
L2
DETAIL "A"
A
2.100
2.500
MAX
MIN
0.000
0.770
1.140
C
0.400
0.600
D
6.223
D1
E
e
10.400
L
H
1.100
1
REF.
10°
MAX
MIN
MILLIMETERS
INCHES
0.083
0.098
0.000
0.008
0.016
0.035
0.030
0.045
0.016
0.024
0.209
0.245
0.193
0.217
0.248
0.265
0.090 BSC
0.350
0.409
0.055
0.070
0.108 REF.
0.020 REF.
0.020
0.043
REF.
10°
SYMBOLS
E1
4.400
5.004
0.173
0.197
b2
4.800
5.460
0.189
0.215
1.700
0.890
0.035
0.067


Số phần tương tự - STUD458S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STUD452S SAMHOP-STUD452S Datasheet
131Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD456A SAMHOP-STUD456A Datasheet
127Kb / 10P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD456S SAMHOP-STUD456S Datasheet
128Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD45N01 SAMHOP-STUD45N01 Datasheet
155Kb / 10P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STUD458S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com