công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS3116E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STS3116E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STS3116E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STS3116E Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
www.samhop.com.tw
Jan,08,2014
3
Tj( °
C )
VDS, Drain-to-Source Voltage(V)
Figure 1. Output Characteristics
VGS, Gate-to-Source Voltage(V)
Figure 2. Transfer Characteristics
ID, Drain Current(A)
Tj, Junction Temperature(° C )
Figure 3. On-Resistance vs. Drain Current
Figure 4. On-Resistance Variation with Drain
Tj, Junction Temperature(° C )
Figure 5. Gate Threshold Variation
Tj, Junction Temperature(° C )
Figure 6. Breakdown Voltage Variation
and Gate Voltage
Current and Temperature
with Temperature
with Temperature
STS3116E
Ver 1.1
9.0
7.2
5.4
3.6
1.8
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS= 1.5V
VGS =2V
VGS=10V
10
8
6
4
2
0
0
0.6
3.6
3.0
2.4
1.8
1.2
-55 C
25 C
Tj=125 C
240
200
160
120
80
40
1
1
VGS =10V
VGS = 4.5V
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0
0
100
75
25
50
125
150
V GS =4.5V
ID=1.2A
V GS =2.5V
ID=1A
0.4
0.2
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
125 150
100
75
50
25
0
-25
-50
V DS =V GS
ID=250uA
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
1.20
125 150
100
75
50
25
0
-25
-50
I D=250uA
V GS =10V
ID=1.3A
VGS = 2.5V
VGS=4.5V
VGS=3V
VGS =2.5V
9.0
7.2
5.4
3.6
1.8


Số phần tương tự - STS3116E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STS3116E VBSEMI-STS3116E Datasheet
481Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS3116E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com