công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS3116E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STS3116E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STS3116E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STS3116E Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3116E Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
S mHop Microelectronics C orp.
a
FEATURES
Super high dense cell design for low RDS(ON).
Rugged and reliable.
Suface Mount Package.
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
www.samhop.com.tw
Jan,08,2014
1
Details are subject to change without notice.
SOT 23
G
S
D
STS3116E
Ver 1.1
Green
Product
Symbol
VDS
VGS
IDM
W
A
PD
°C
1.25
-55 to 150
ID
Units
Parameter
30
2.6
9
V
V
±12
TA=25°C
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
THERMAL CHARACTERISTICS
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise noted)
Drain Current-Continuous
a
-Pulsed
b
A
Maximum Power Dissipation
a
Operating Junction and Storage
Temperature Range
TJ, TSTG
100
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
R JA
a
TA=25°C
Limit
TA=70°C
A
2.1
0.8
W
TA=70°C
°C/W
PRODUCT SUMMARY
VDSS
ID
RDS(ON) (m
Ω) Max
30V
2.6A
107 @ VGS=4.5V
94 @ VGS=10V
139 @ VGS=2.5V
ESD Protected.
S
G
D


Số phần tương tự - STS3116E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STS3116E VBSEMI-STS3116E Datasheet
481Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS3116E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com