công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS2302A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STS2302A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STS2302A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STS2302A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2302A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2302A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2302A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2302A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2302A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2302A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
STS2302A
www.samhop.com.tw
Dec,31,2010
2
VGS=±10V,VDS=0V
VGS=0V,IS=1A
0.8
1
20
1
±100
0.5
35
10.5
220
80
65
8.5
14
18
8
6
1.5
2.5
VDS=10V,VGS=0V
VDD=10V
ID=1A
VGS=4.5V
RGEN=6ohm
VGS=4.5V , ID=4A
VDS=5V , ID=4A
VDS=16V , VGS=0V
VGS=0V,ID=250uA
VGS=2.5V , ID=3.5A
50
0.8
1.5
44
65
Symbol
Min
Typ
Max
Units
BVDSS
V
IGSS
nA
VGS(th)
V
gFS
S
VSD
CISS
pF
COSS
pF
CRSS
pF
Qg
nC
nC
Qgs
nC
Qgd
tD(ON)
ns
tr
ns
tD(OFF)
ns
tf
ns
Gate-Drain Charge
SWITCHING CHARACTERISTICS
Gate-Source Charge
Total Gate Charge
Rise Time
Turn-Off Delay Time
VDS=10V,ID=4A,VGS=4.5V
Fall Time
Turn-On Delay Time
mohm
Input Capacitance
Output Capacitance
DYNAMIC CHARACTERISTICS
RDS(ON)
Drain-Source On-State Resistance
Forward Transconductance
Diode Forward Voltage
IDSS
uA
Gate Threshold Voltage
Zero Gate Voltage Drain Current
Gate-Body Leakage Current
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25°C unless otherwise noted)
OFF CHARACTERISTICS
Parameter
Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage
Reverse Transfer Capacitance
ON CHARACTERISTICS
mohm
c
c
VDS=10V,ID=4A,
VGS=4.5V
DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS
1.2
V
Notes
_
_
_
b
a.Surface Mounted on FR4 Board,t < 10sec.
b.Pulse Test:Pulse Width < 300us, Duty Cycle < 2%.
c.Guaranteed by design, not subject to production testing.
IS
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current
A
f=1.0MHz
VDS=VGS ,ID=250uA
Ver 1.1


Số phần tương tự - STS2302A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS2302S SAMHOP-STS2302S Datasheet
806Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STS2302A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com