công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G08DFT4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện MC74VHC1G08DFT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Input AND Gate
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

MC74VHC1G08DFT4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  MC74VHC1G08DFT4 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company MC74VHC1G08DFT4 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company MC74VHC1G08DFT4 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company MC74VHC1G08DFT4 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
VH8–2/4
MC74VHC1G08
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
V CC
DC Supply Voltage
2.0
5.5
V
V IN
DC Input Voltage
0.0
5.5
V
V OUT
DC Output Voltage
0.0
7.0
V
T A
Operating Temperature Range
– 55
+ 125
°C
t r ,t f
Input Rise and Fall Time
V
CC = 3.3 ± 0.3 V
0
100
ns/V
V
CC = 5.0 ± 0.5 V
0
20
DEVICE JUNCTION TEMPERATURE VERSUS
TIME TO 0.1% BOND FAILURES
Junction
Time,
Time,
Temperature °C
Hours
Years
80
1,032,200
117.8
90
419,300
47.9
100
178,700
20.4
110
79,600
9.4
120
37,000
4.2
130
17,800
2.0
140
8,900
1.0
Figure 3. Failure Rate vs. Time
Junction Temperature
1
1
10
100
1000
MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Value
Unit
V CC
DC Supply Voltage
– 0.5 to + 7.0
V
V IN
DC Input Voltage
– 0.5 to 7.0
V
V OUT
DC Output Voltage
V CC=0
– 0.5 to 7.0
V
High or Low State
–0.5 to V cc + 0.5
I IK
Input Diode Current
–20
mA
I OK
Output Diode Current
V
OUT < GND; V OUT > V CC
+20
mA
I OUT
DC Output Current, per Pin
+ 25
mA
I CC
DC Supply Current, V CC and GND
+50
mA
P D
Power dissipation in still air
SC–88A, TSOP–5
200
mW
θ
JA
Thermal resistance
SC–88A, TSOP–5
333
°C/W
T L
Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 s
260
°C
T J
Junction Temperature Under Bias
+ 150
°C
T stg
Storage temperature
–65 to +150
°C
V ESD
ESD Withstand Voltage
Human Body Model (Note 2)
>2000
V
Machine Model (Note 3)
> 200
Charged Device Model (Note 4)
N/A
I LATCH–UP
Latch–Up Performance
Above V CC and Below GND at 125°C (Note 5)
± 500
mA
1. Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Exposure to these conditions or conditions
beyond those indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute–maximum–rated conditions is
not implied. Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.
2. Tested to EIA/JESD22–A114–A
3. Tested to EIA/JESD22–A115–A
4. Tested to JESD22–C101–A
5. Tested to EIA/JESD78
TIME, YEARS


Số phần tương tự - MC74VHC1G08DFT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G08DFT4 ETL-MC74VHC1G08DFT4 Datasheet
557Kb / 4P
   2-Input AND Gate
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G08DFT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S08F TOSHIBA-TC7S08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV1G08A HITACHI-HD74LV1G08A Datasheet
52Kb / 10P
   2-input AND Gate
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08 Datasheet
96Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SH08FS TOSHIBA-TC7SH08FS Datasheet
172Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F_01 Datasheet
227Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SET08F TOSHIBA-TC7SET08F_02 Datasheet
205Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08_11 Datasheet
155Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
U74HC2G08 UTC-U74HC2G08_15 Datasheet
164Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G08 RENESAS-HD74HCT1G08 Datasheet
51Kb / 8P
   2-input AND Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G08 PHILIPS-74AHCT1G08 Datasheet
75Kb / 16P
   2-input AND gate
2002 Jun 06
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com