công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G04DFT4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện MC74VHC1G04DFT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

MC74VHC1G04DFT4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Leshan Radio Company

  MC74VHC1G04DFT4 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company MC74VHC1G04DFT4 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company MC74VHC1G04DFT4 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company MC74VHC1G04DFT4 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
VH4–1/4
Inverter
V5d
MC74VHC1G04
V5d
1
3
2
4
5
SOT–23/TSOP–5/SC–59
DT SUFFIX
CASE 483
The MC74VHC1G04 is an advanced high speed CMOS inverter fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed
operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.
The internal circuit is composed of three stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output.
The MC74VHC1G04 input structure provides protection when voltages up to 7 V are applied, regardless of the supply voltage. This
allows the MC74VHC1G04 to be used to interface 5 V circuits to 3 V circuits.
• High Speed: t
PD = 3.5 ns (Typ) at V CC = 5 V
• Low Power Dissipation: I
CC = 2 mA (Max) at T A = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Chip Complexity: FETs = 105; Equivalent Gates = 26
SC–70/SC–88A/SOT–353
DF SUFFIX
CASE 419A
1
3
2
4
5
MARKING DIAGRAMS
Pin 1
d = Date Code
Pin 1
d = Date Code
Figure 1. Pinout (Top View)
Figure 2. Logic Symbol
PIN ASSIGNMENT
1NC
2
IN A
3
GND
4
OUT Y
5V CC
FUNCTION TABLE
Inputs
Output
AY
LH
HL
ORDERING INFORMATION
See detailed ordering and shipping information in the
package dimensions section on page 4 of this data sheet.


Số phần tương tự - MC74VHC1G04DFT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G04DFT4 ETL-MC74VHC1G04DFT4 Datasheet
578Kb / 4P
   2-Input NOR Gate
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G04DFT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
   Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com