công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8820 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM8820
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM8820 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM8820 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8820 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8820 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8820 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8820 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8820 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8820 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
STM8820
Ver 1.0
www.samhop.com.tw
Apr,16,2012
4
VGS, Gate-to-Source Voltage(V)
Figure 7. On-Resistance vs.
Gate-Source Voltage
VSD, Body Diode Forward Voltage(V)
Figure 8. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
VDS, Drain-to-Source Voltage(V)
Figure 9. Capacitance
Qg, Total Gate Charge(nC)
Figure 10. Gate Charge
Rg, Gate Resistance(
Ω)
Figure 11. switching characteristics
VDS, Drain-Source Voltage(V)
Figure 12. Maximum Safe Operating Area
0.1
1
10
100
10
1
0.1
R
DS
(O
N)
Lim
it
1200
1000
800
600
400
200
0
10
0
125 C
75 C
25 C
10.0
1.0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
5.0
125 C
75 C
Ciss
Coss
Crss
180
150
120
90
60
30
0
10
15
20
25
30
0
5
ID=0.7A
10
8
6
4
2
0
VDS=40V
ID=0.7A
110
100
1
10
100
300
VDS=40V,ID=0.7A
VGS=10V
Tr
TD(off )
Tf
VGS=10V
Single Pulse
TA=25 C
0.01
TD(on)
8
6
4
2
0
0.4
0.8
1.6
1.2
3.2
2.8
2.4
2.0
100u
s
1m
s
10m
s
10
0ms
DC
25 C


Số phần tương tự - STM8820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8 STMICROELECTRONICS-STM8 Datasheet
74Kb / 3P
   STM8S touch sensing evaluation kit
September 2010 Rev 1
STM8-DRAIS STMICROELECTRONICS-STM8-DRAIS Datasheet
220Kb / 6P
   Raisonances complete, low-cost starter kits for STM8 and ST7
STM8-EVAL STMICROELECTRONICS-STM8-EVAL Datasheet
138Kb / 3P
   STM8/128-EVAL evaluation board
August 2010 Rev 1
STM8-MCKIT STMICROELECTRONICS-STM8-MCKIT Datasheet
54Kb / 4P
   STM8/128-MCKIT motor control starter kit
STM8-SK STMICROELECTRONICS-STM8-SK Datasheet
165Kb / 6P
   Raisonance?셲 complete, low-cost starter kits for STM8 and ST7
More results

Mô tả tương tự - STM8820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com