công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8324 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM8324
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor ( N and P Channel )
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM8324 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Back Button STM8324 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 10Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8324 Datasheet HTML 11Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
STM8324
www.samhop.com.tw
Feb,04,2009
7
T j ( °
C )
-VDS, Drain-to-Source Voltage(V)
Figure 1. Output Characteristics
-VGS, Gate-to-Source Voltage(V)
Figure 2. Transfer Characteristics
-ID, Drain Current(A)
Tj, Junction Temperature(° C )
Figure 3. On-Resistance vs. Drain Current
and Gate Voltage
Figure 4. On-Resistance Variation with Drain
Current and Temperature
Tj, Junction Temperature(° C )
Figure 5. Gate Threshold Variation
with Temperature
Tj, Junction Temperature(° C )
Figure 6. Breakdown Voltage Variation
with Temperature
P-Channel
20
16
12
8
4
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
VGS=-4V
VGS=-3V
VGS=-4.5V
VGS=-3.5V
VGS=-10V
VGS=-5V
15
12
9
6
3
0
0
0.9
5.4
4.5
3.6
2.7
1.8
125 C
-55 C
25 C
90
75
60
45
30
15
1
4
8
12
16
20
1
VGS=-10V
VGS=-4.5V
0
25
50
125
100
75
VGS=-10V
ID=-6A
150
VGS=-4.5V
ID=-4.9A
1.2
1.0
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
VDS=VGS
ID=-250uA
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
ID=-250uA
1.0
0.8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Ver 1.0


Số phần tương tự - STM8324

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STM8324 DOINGTER-STM8324 Datasheet
2Mb / 8P
   P-Chanel and N-Channel MOSFET use advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STM8324

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chino-Excel Technology
CEM7350 CET-CEM7350_08 Datasheet
547Kb / 7P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
CEU4269 CET-CEU4269_10 Datasheet
590Kb / 7P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
CEM2030A CET-CEM2030A Datasheet
847Kb / 9P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor(N and P Channel)
logo
SamHop Microelectronics...
STA6611 SAMHOP-STA6611 Datasheet
180Kb / 10P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor ( N and P Channel)
STU313D SAMHOP-STU313D Datasheet
247Kb / 11P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
logo
CET-MOS Technology Corp...
CEM23189 CET-MOS-CEM23189 Datasheet
866Kb / 7P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
Rev 2. 2014.July
CEM6589 CET-MOS-CEM6589 Datasheet
894Kb / 7P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
Rev 2. 2017.July
logo
Chino-Excel Technology
CEM8958 CET-CEM8958 Datasheet
835Kb / 9P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor(N and P Channel)
CEM9939 CET-CEM9939 Datasheet
754Kb / 9P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor(N and P Channel)
CEM11C2 CET-CEM11C2 Datasheet
59Kb / 9P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
CEM7350 CET-CEM7350 Datasheet
183Kb / 7P
   Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com