công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6928 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM6928
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM6928 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM6928 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6928 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6928 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6928 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6928 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6928 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6928 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
STM6928
www.samhop.com.tw
Jun,22,2009
7
SO-8 Tape and Reel Data
SO-8 Carrier Tape
SO-8 Reel
unit:
PACKAGE
SOP 8N
150
A0
B0
K0
D0
D1
E
E1
E2
P0
P1
P2
T
6.50
0.15
5.25
0.10
2.10
0.10
1.5
(MIN)
1.55
0.10
12.0
+0.3
- 0.1
1.75
0.10
5.5
0.10
8.0
0.10
4.0
0.10
2.0
0.10
0.30
0.013
UNIT:
TAPE SIZE
12
REEL SIZE
330
M
N
W
W1
H
K
S
G
R
V
330
1
62
1.5
12.4
+ 0.2
16.8
-0.4
12.75
+0.15
2.0
0.15
A
A
P0
D0
A0
D1
P1
P2
FEEDING DIRECTION
T
K0
SECTION A-A
TERMINAL NUMBER 1
W1
W
G
R
S
H
Ver 1.0


Số phần tương tự - STM6928

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM6928 VBSEMI-STM6928 Datasheet
1,006Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STM6928

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com