công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6716 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM6716
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM6716 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM6716 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6716 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SamHop Microelectronics Corp.
Symbol
VDS
VGS
IDM
A
ID
Units
Parameter
60
V
V
±20
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
PRODUCT SUMMARY
VDSS
ID
RDS(ON) (m
Ω) Max
60V
10A
16 @ VGS=4.5V
12.5 @ VGS=10V
FEATURES
N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise noted)
Limit
Drain Current-Continuous
-Pulsed
ac
A
www.samhop.com.tw
1
Details are subject to change without notice.
TC=25°C
W
PD
°C
-55 to 150
TC=25°C
THERMAL CHARACTERISTICS
Maximum Power Dissipation
Operating Junction and Storage
Temperature Range
TJ, TSTG
50
°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
R JA
TC=70°C
A
EAS
mJ
Single Pulse Avalanche Energy
d
TC=70°C
W
121
10
50
2.5
8
1.6
c
STM6716
Green
Product
SO-8
1
Super high dense cell design for low RDS(ON).
Rugged and reliable.
Suface Mount Package.
Ver 1.0
Dec,19,2014


Số phần tương tự - STM6716

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6710 STMICROELECTRONICS-STM6710 Datasheet
1Mb / 20P
   Low-voltage, high-accuracy, triple/quad voltage microprocessor supervisory circuit in SOT package
September 2020 Rev 4
STM6710DWB6F STMICROELECTRONICS-STM6710DWB6F Datasheet
315Kb / 21P
   Low voltage, high accuracy, triple/quad voltage microprocessor
STM6710DWB6F STMICROELECTRONICS-STM6710DWB6F Datasheet
525Kb / 20P
   Immune to power supply transients
February 2015 Rev 3
STM6710DWB6F STMICROELECTRONICS-STM6710DWB6F Datasheet
1Mb / 20P
   Low-voltage, high-accuracy, triple/quad voltage microprocessor supervisory circuit in SOT package
September 2020 Rev 4
STM6710FWB6F STMICROELECTRONICS-STM6710FWB6F Datasheet
315Kb / 21P
   Low voltage, high accuracy, triple/quad voltage microprocessor
More results

Mô tả tương tự - STM6716

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com