công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF2459A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STF2459A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STF2459A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STF2459A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2459A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2459A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2459A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2459A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2459A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2459A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
STF2459A
www.samhop.com.tw
Feb,18,2014
4
0
0
5
15
10
1
0.8
0.6
0.4
0.2
VDS - Drain to Source Voltage - V
DRAIN CURRENT vs.
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
0.01
0
0.1
100
10
1
2.5
2
1.5
1
0.5
VGS - Gate to Source Voltage - V
FORWARD TRANSFER CHARACTERISTICS
3
-50
1.0
0.9
0.8
150
100
50
0
Tch - Channel Temperature -
°C
GATEBTO SOURE CUT-OFF VOLTAGE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
ID = 1.0mA
0.01
0.01
0.1
100
10
1
100
10
1
0.1
ID - Drain Current - A
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs.
DRAIN CURRENT
1.1
TA = -25
°C
25
°C
75
°C
125
°C
0
6
24
18
12
100
10
1
0.1
ID - Drain Current - A
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
DRAIN CURRENT
10 V
0
0
10
40
30
20
8
6
4
2
VGS - Gate to Source Voltage - V
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
GATE TO SOURCE VOLTAGE
ID = 6 A
12
10
30
30
20
25
4.5 V
0.7
VGS = 10 V
Ver 1.0
VGS = 2.5 V
3.1 V
4.0 V
4.5 V
3.7 V
25
°C
75
°C
125
°C
TA = -25
°C
3.1 V
3.7 V
2.5 V
4.0 V


Số phần tương tự - STF2459A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454A SAMHOP-STF2454A Datasheet
103Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2455 SAMHOP-STF2455 Datasheet
102Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458 SAMHOP-STF2458 Datasheet
105Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STF2459A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com