công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF2454A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STF2454A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STF2454A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STF2454A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2454A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2454A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2454A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2454A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STF2454A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
STF2454A
Ver 3.2
www.samhop.com.tw
Apr,20,2011
5
10
0.1
100
1000
100
10
1
VDS - Drain to Source Voltage - V
CAPACITANCE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
10
0.1
100
1000
10
1
Tch - Channel Temperature - °C
SWITCHING CHARACTERISTICS
QG - Gate Charge -nC
DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS
0.01
0.1
100
10
1
0.6
0.4
0.2
0
VF(S-D) - Source to Drain Voltage - V
SOURCE TO DRAIN DIODE
FORWARD VOLTAGE
0
-50
5
20
15
10
150
100
50
0
Tch - Channel Temperature - °C
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
ID = 4.3 A
30
25
VGS = 2.5 V
3.1 V
4.0 V
4.5 V
Coss
Crss
Ciss
VDD =20.0V
VGS = 4.0 V
RG =6 Ω
td(on)
tr
td(off)
tf
0
0
4
3
2
16
12
8
4
ID = 8.6 A
1
VDD = 5.0 V
12 V
20 V
1.2
1.0
0.8
VGS =0V
3.7 V


Số phần tương tự - STF2454A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STF2454A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com