công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STE334S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STE334S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STE334S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STE334S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STE334S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STE334S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STE334S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STE334S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STE334S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
S mHop Microelectronics C orp.
a
STE334S
Symbol
VDS
VGS
IDM
A
ID
Units
Parameter
30
V
V
±20
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
PRODUCT SUMMARY
VDSS
ID
RDS(ON) (m
Ω) Max
30V
18A
8.3
@
VGS=4.5V
4.7
@
VGS=10V
FEATURES
Super high dense cell design for low RDS(ON).
Rugged and reliable.
Surface Mount Package.
N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise noted)
Limit
Drain Current-Continuous
-Pulsed
a
A
Ver 1.0
www.samhop.com.tw
Dec,06,2012
1
Details are subject to change without notice.
W
PD
°C
-55 to 150
TA=25°C
Maximum Power Dissipation
Operating Junction and Storage
Temperature Range
TJ, TSTG
TA=70°C
A
TA=70°C
W
18
63
3.1
Green
Product
14.4
2
40
°C/W
THERMAL CHARACTERISTICS
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
R JA
TA=25°C
PIN 1
Power Pak 5 x 6
4
3
2
1
5
6
7
8


Số phần tương tự - STE334S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
STE3300-16T3MI VISHAY-STE3300-16T3MI Datasheet
128Kb / 7P
   SuperTan® Wet Tantalum Capacitors With Hermetic Seal, Extended Range
05-Jul-2022
STE3300-30T4MI VISHAY-STE3300-30T4MI Datasheet
128Kb / 7P
   SuperTan® Wet Tantalum Capacitors With Hermetic Seal, Extended Range
05-Jul-2022
logo
Caliber Electronics Inc...
STE330AC CALIBER-STE330AC Datasheet
45Kb / 1P
   6 Pad Clipped Sinewave TCXO Oscillator
logo
List of Unclassifed Man...
STE330AC10 ETC2-STE330AC10 Datasheet
40Kb / 1P
   6 Pad Clipped Sinewave TCXO Oscillator
logo
Caliber Electronics Inc...
STE330AC10 CALIBER-STE330AC10 Datasheet
45Kb / 1P
   6 Pad Clipped Sinewave TCXO Oscillator
More results

Mô tả tương tự - STE334S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com