công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STBP70L60 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STBP70L60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STBP70L60 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STBP70L60 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
STB/P70L60
Ver 2.0
www.samhop.com.tw
Oct,17,2011
3
Tj( °
C)
VDS, Drain-to-Source Voltage(V)
Figure 1. Output Characteristics
VGS, Gate-to-Source Voltage(V)
Figure 2. Transfer Characteristics
ID, Drain Current(A)
Tj, Junction Temperature(° C)
Figure 3. On-Resistance vs. Drain Current
Figure 4. On-Resistance Variation with Drain
Tj, Junction Temperature(° C)
Figure 5. Gate Threshold Variation
Tj, Junction Temperature(° C)
Figure 6. Breakdown Voltage Variation
and Gate Voltage
Current and Temperature
with Temperature
with Temperature
VGS =10V
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS =5V
VGS =7V
VGS =6V
24
18
12
6
0
30
0.0
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
30
25
20
15
10
5
1
20
40
60
80
100
1
V GS =10V
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0
25
50
75
150
100
125
V GS =10V
ID=40A
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-50
-25
150
V DS =V GS
ID=250uA
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
ID=250uA
0
0
20
40
60
80
100
-55 C
25 C
Tj=125 C
100
75
50
25
0125


Số phần tương tự - STBP70L60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
STBP010 EIC-STBP010 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP011 EIC-STBP011 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP012 EIC-STBP012 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP013 EIC-STBP013 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP015 EIC-STBP015 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - STBP70L60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STBP438S SAMHOP-STBP438S Datasheet
267Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON)
STBP438A SAMHOP-STBP438A Datasheet
262Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP60L60 SAMHOP-STBP60L60 Datasheet
261Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
logo
First Components Intern...
FMT2305 FCI-FMT2305 Datasheet
400Kb / 4P
   Super High Dense Cell Design for Extremely Low RDS(ON)
logo
SamHop Microelectronics...
STBP454 SAMHOP-STBP454 Datasheet
182Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP4410 SAMHOP-STBP4410 Datasheet
195Kb / 10P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP440S SAMHOP-STBP440S Datasheet
264Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP432S SAMHOP-STBP432S Datasheet
243Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STP35N10 SAMHOP-STP35N10 Datasheet
139Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STP652F SAMHOP-STP652F Datasheet
126Kb / 7P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com