công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STBP70L60 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STBP70L60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STBP70L60 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STBP70L60 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STBP70L60 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
tp
V(BR )D SS
IAS
0.01
0.1
1
2
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
P DM
t1
t2
1. R JC (t)=r (t) *
2.
=S ee Datas heet
3. T JM-T C =P *
(t )
4. Duty C ycle, D=t1/t2
R JC
R JC
R JC
10
S ingle P uls e
0.02
0.05
0.1
0.2
D=0.5
0.01
STB/P70L60
Ver 2.0
www.samhop.com.tw
Oct,17,2011
5
Unclamped Inductive Test Circuit
Unclamped Inductive Waveforms
Figure 13a.
Figure 13b.
Square Wave Pulse Duration (msec)
Figure 14. Normalized Thermal Transient Impedance Curve
R G
IAS
0.0 1
tp
D.U .T
L
V DS
+
-
DD
20V
V


Số phần tương tự - STBP70L60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
STBP010 EIC-STBP010 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP011 EIC-STBP011 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP012 EIC-STBP012 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP013 EIC-STBP013 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STBP015 EIC-STBP015 Datasheet
73Kb / 4P
   SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - STBP70L60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STBP438S SAMHOP-STBP438S Datasheet
267Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON)
STBP438A SAMHOP-STBP438A Datasheet
262Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP60L60 SAMHOP-STBP60L60 Datasheet
261Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
logo
First Components Intern...
FMT2305 FCI-FMT2305 Datasheet
400Kb / 4P
   Super High Dense Cell Design for Extremely Low RDS(ON)
logo
SamHop Microelectronics...
STBP454 SAMHOP-STBP454 Datasheet
182Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP4410 SAMHOP-STBP4410 Datasheet
195Kb / 10P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP440S SAMHOP-STBP440S Datasheet
264Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STBP432S SAMHOP-STBP432S Datasheet
243Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STP35N10 SAMHOP-STP35N10 Datasheet
139Kb / 8P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
STP652F SAMHOP-STP652F Datasheet
126Kb / 7P
   Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com