công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DZT5551 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DZT5551
Giải thích chi tiết về linh kiện  160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DZT5551 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated

  DZT5551_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DZT5551_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DZT5551_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DZT5551_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DZT5551_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DZT5551_15 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DZT5551_15 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
DZT5551
Document number: DS31219 Rev. 3 - 2
1 of 7
www.diodes.com
November 2012
© Diodes Incorporated
DZT5551
160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
Features
BVCEO > 160V
BVEBO > 6V
IC = 600mA Continuous Collector Current
Low Saturation Voltage (150mV max @10mA)
hFE specified up to 50mA for a high gain hold up
Complementary PNP Type: DZT5401
Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
Applications
High Voltage Amplification Applications
High Voltage Switching
Mechanical Data
Case: SOT223
Case material: molded plastic. “Green” molding compound.
UL Flammability Rating 94V-0
Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
Terminals: Finish - Matte Tin Plated Leads, Solderable per
MIL-STD-202, Method 208
Weight: 0.112 grams (approximate)
Ordering Information (Note 4)
Part Number
Marking
Reel size (inches)
Tape width (mm)
Quantity per reel
DZT5551-13
K4N
13
12
2,500
Notes:
1. No purposely added lead. Fully EU Directive 2002/95/EC (RoHS) & 2011/65/EU (RoHS 2) compliant.
2. See http://www.diodes.com for more information about Diodes Incorporated’s definitions of Halogen and Antimony free,"Green" and Lead-Free.
3. Halogen and Antimony free "Green” products are defined as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and
<1000ppm antimony compounds.
4. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com
Marking Information
Top View
Pin-Out Top View
Device Schematic
SOT223
K4N = Product type marking code
= Manufacturer’s code marking
YWW = Date code marking
Y = Last digit of year ex: 7 = 2007
WW = Week code 01 - 52
YWW
(Top View)


Số phần tương tự - DZT5551_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DZT5551-13 DIODES-DZT5551-13 Datasheet
177Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - DZT5551_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DZT5551Q DIODES-DZT5551Q Datasheet
492Kb / 7P
   160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
logo
Zetex Semiconductors
ZXTN5551G ZETEX-ZXTN5551G Datasheet
335Kb / 8P
   160V, SOT223, NPN high voltage transistor
logo
Diodes Incorporated
ZXTN5551G DIODES-ZXTN5551G Datasheet
346Kb / 8P
   160V, SOT223, NPN high voltage transistor
DXT5551P5_1011 DIODES-DXT5551P5_1011 Datasheet
137Kb / 7P
   160V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
DXT5551 DIODES-DXT5551_15 Datasheet
419Kb / 6P
   160V NPN TRANSISTOR IN SOT89
DZTA42 DIODES-DZTA42_15 Datasheet
291Kb / 7P
   300V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
FZT658 DIODES-FZT658_15 Datasheet
597Kb / 7P
   400V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
FZT658TA DIODES-FZT658TA Datasheet
267Kb / 7P
   400V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
DZTA42Q DIODES-DZTA42Q Datasheet
468Kb / 7P
   300V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
DXT5551P5 DIODES-DXT5551P5_15 Datasheet
137Kb / 7P
   160V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR PowerDI짰5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com