công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1693A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1693A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 782MHz 10MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1693A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1693A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1693A Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
9
TST DCC
Release document
F. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :


Số phần tương tự - TA1693A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1693A GOLLEDGE-TA1693A Datasheet
184Kb / 8P
   SAW Filter 782.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1693A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2711AA1325 TAI-SAW-TA2711AA1325 Datasheet
731Kb / 7P
   SAW Filter 875 MHz (BW 10MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TA2716AA1325 TAI-SAW-TA2716AA1325 Datasheet
476Kb / 7P
   SAW Filter 2355 MHz (BW 10MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TA2718AA1325 TAI-SAW-TA2718AA1325 Datasheet
741Kb / 8P
   SAW Filter 2310 MHz (BW 10MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TF0077A TAI-SAW-TF0077A Datasheet
1,003Kb / 13P
   SAW DPX 751/782MHz 10MHz BW Single type SMD 3.8횞3.8 mm
TA1813A TAI-SAW-TA1813A Datasheet
578Kb / 9P
   SAW Tx Filter 782MHz LTE Band 13 SMD 1109 (10MHz BW)
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com