công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF2250 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - LOGIC Devices Incorporated

tên linh kiện LF2250
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 x 10-bit Matrix Multiplier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Trang chủ  http://www.logicdevices.com
Logo LODEV - LOGIC Devices Incorporated

LF2250 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - LOGIC Devices Incorporated

Back Button LF2250 Datasheet HTML 4Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 5Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 6Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 7Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 8Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 9Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 10Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 11Page - LOGIC Devices Incorporated LF2250 Datasheet HTML 12Page - LOGIC Devices Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
DEVICES INCORPORATED
LF2250
12 x 10-bit Matrix Multiplier
Video Imaging Products
08/16/2000–LDS.2250-L
8
12
10
21
21
21
12
10
21
21
21
10
21
21
21
16 (MSB)
A
KA
B
KB
KC
CASOUT
KA1
KA2
KA3
KB3
KB2
KB1
KC1
KC2
KC3
NOTE:
NUMBERS IN REGISTERS INDICATE
NUMBER OF PIPELINE DELAYS
16
CASIN
21
5
21
100002
(HALF-LSB ROUNDING)
16
0
3
FIGURE 5.
4 X 2-PIXEL CONVOLVER — MODE 11


Số phần tương tự - LF2250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MicroPower Direct, LLC
LF225RW MPD-LF225RW Datasheet
174Kb / 2P
   Miniature SMT, 2W Wide Input Range DC/DC Converters
LF225RW MPD-LF225RW Datasheet
268Kb / 2P
   LF200RW SERIES
More results

Mô tả tương tự - LF2250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
TMC2250A FAIRCHILD-TMC2250A Datasheet
186Kb / 23P
   Matrix Multiplier 12 x 10 bit, 50 MHz
logo
Cadeka Microcircuits LL...
TMC2250A CADEKA-TMC2250A Datasheet
295Kb / 23P
   Matrix Multiplier 12 x 10 bit, 50 MHz
logo
LOGIC Devices Incorpora...
LMA1009 LODEV-LMA1009 Datasheet
189Kb / 7P
   12 x 12-bit Multiplier-Accumulator
LMU112 LODEV-LMU112 Datasheet
46Kb / 6P
   12 x 12-bit Parallel Multiplier
logo
Zarlink Semiconductor I...
PDSP16112 ZARLINK-PDSP16112 Datasheet
456Kb / 9P
   16 X 12 BIT COMPLEX MULTIPLIER
logo
LOGIC Devices Incorpora...
LMS12 LODEV-LMS12 Datasheet
195Kb / 9P
   12-bit Cascadable Multiplier-Summer
LMU08 LODEV-LMU08 Datasheet
176Kb / 7P
   8 x 8-bit Parallel Multiplier
LMU18 LODEV-LMU18 Datasheet
184Kb / 7P
   16 x 16-bit Parallel Multiplier
LMU217 LODEV-LMU217 Datasheet
178Kb / 6P
   16 x 16-bit Parallel multiplier
logo
Mitel Networks Corporat...
PDSP16116 MITEL-PDSP16116 Datasheet
270Kb / 17P
   16 X 16 Bit Complex Multiplier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com