công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS19450CSRLG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS19450CSRLG
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC/DC WLED Driver with External MOSFET Universal High Brightness
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS19450CSRLG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS19450CSRLG Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19450CSRLG Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
TS19450
Taiwan Semiconductor
Document Number: DS_P0000187
4
Version: B15
ORDERING INFORMATION
PART NO.
PACKAGE
PACKING
TS19450CS RLG
SOP-8
2,500
pcs / 13” Reel
Note:
1.
Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC.
2.
Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition.


Số phần tương tự - TS19450CSRLG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19450CSRL TSC-TS19450CSRL Datasheet
396Kb / 8P
   AC/DC WLED Driver with External MOSFET Universal High Brightness
More results

Mô tả tương tự - TS19450CSRLG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19450 TSC-TS19450 Datasheet
396Kb / 8P
   AC/DC WLED Driver with External MOSFET Universal High Brightness
TS19460 TSC-TS19460 Datasheet
132Kb / 7P
   AC/DC WLED Driver with External MOSFET Universal High Brightness
TS19451 TSC-TS19451 Datasheet
180Kb / 7P
   AC/DC WLED Driver with Internal MOSFET Universal Switch Mode
TS19452 TSC-TS19452 Datasheet
203Kb / 7P
   AC/DC WLED Driver with Internal MOSFET
logo
AiT Semiconductor Inc.
A9910 AITSEMI-A9910 Datasheet
242Kb / 8P
   AC-DC LED DRIVER UNIVERSAL HIGH BRIGHTNESS LED DRIVER
REV1.0 - MAR 2013
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19453 TSC-TS19453 Datasheet
108Kb / 7P
   AC/DC Programmable Current WLED Driver
logo
Microchip Technology
HV9910V MICROCHIP-HV9910V Datasheet
375Kb / 15P
   Universal High-Brightness LED Driver
01/27/15
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19372 TSC-TS19372 Datasheet
317Kb / 6P
   Buck (Step-down) WLED Driver with External Switch
logo
Supertex, Inc
HV9910 SUTEX-HV9910_07 Datasheet
578Kb / 8P
   Universal High Brightness LED Driver
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19372 TSC-TS19372_10 Datasheet
183Kb / 9P
   Buck (Step-down) WLED Driver with External Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com